Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 855 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 855 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 851Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 852Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 853Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 854Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 855Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 856Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 857Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 858Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 859Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 855 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
822
26.2.7
 使用上の注意
(1)F-ZTAT 版とマスク ROM 版は、本マニュアルに記載の電気的特性を満足しています
が、製造プロセスの相違、内蔵 ROM の相違、レイアウトパターンの相違などにより、
電気的特性の実力値や動作マージン、ノイズマージンなどは異なる場合があります。
F-ZTAT
版を使用してシステムの評価試験を行う場合には、マスク ROM 版への切り替
え時にマスク ROM 版についても同等の評価試験を行ってください。
(2)内部降圧品への切り替え
H8S/2148 F-ZTAT
は、内部降圧機能はサポートしていません。
内部降圧対応の F-ZTAT 版あるいは内部降圧対応のマスク ROM 版に切り替えを行う
場合には、VCC2 端子は、内部降圧品の VCL 端子と同じピン配置になります。このた
め、基板パターンを設計する場合には切り替え前後の回路の違いを考慮する必要があ
りますので、ご注意願います。
電源安定化用
外付けコンデンサ
0.47μF
1個または
2個並列
VCL
内部降圧対応品
VCC2
内部降圧非対応品
Vcc電源
VSS
VSS
0.01μF
バイパス
コンデンサ
10μF
内部降圧対応品のVCL端子には、Vcc電源は接続
しないでください。(他のVCC1端子には従来ど
おり、Vcc電源を接続してください)。
VCL端子には、必ず電源安定化用コンデンサを接
続してください。コンデンサは積層セラミックコ
ンデンサ(0.47μFを1個または2個並列)を使用
し、端子の近くに配置してください。
3.6V以下で使用する3V品の場合には、内部降圧非
対応品と同じ方法で、電源に接続してください。
<内部降圧対応品>
HD6432148S、HD6432148SW、
HD6432147S、HD6432147SW、
HD6432144S、HD6432143S、
HD64F2148A、HD64F2147A、
HD64F2144A
内部降圧非対応品では、内部降圧対応品の
VCL端子と同じピン位置にVCC2端子( Vcc
電源端子)があります。
電源端子には、バイパスコンデンサを接続
することを推奨いたします。(値は参考値)
<内部降圧非対応品>
HD64F2148(V)、HD64F2147N(V)、
HD64F2144(V)、HD64F2142(V)、
HD6432142、
HD6432148SV、HD6432148SVW、
HD6432147SV、HD6432147SVW、
HD6432144SV、HD6432143SV、
HD64F2148AV、HD64F2147AV、
HD64F2144AV
図 26.3 内部降圧対応マスク ROM 品の VCL コンデンサ接続方法と内部降圧非対応品と
の違い



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com