Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 856 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 856 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 852Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 853Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 854Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 855Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 856Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 857Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 858Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 859Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 860Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 856 / 1140 page
background image
26.
 電気的特性
823
26.3 H8S/2148 F-ZTAT (A
マスク品)、
H8S/2147 F-ZTAT (A
マスク品)、
H8S/2148
マスク ROM 品、
H8S/2147
マスク ROM 品の電気的特性
26.3.1
 絶対最大定格
絶対最大定格を
表 26.16 に示します。
表 26.16 絶対最大定格
―暫定―
項  目
記号
定格値
単位
電源電圧*
1
V
CC
- 0.3
∼+7.0
V
入出力バッファ用電源電圧
    (ポート A 用電源)
V
CCB
- 0.3
∼+7.0
V
電源電圧(3V 品)*
1
V
CC
- 0.3
∼+4.3
V
電源電圧(VCL 端子)*
2
V
CL
- 0.3
∼+4.3
V
入力電圧(ポート 6、7、A 以外)
V
in
- 0.3
∼V
CC + 0.3
V
入力電圧
(ポート 6 で CIN 入力非選択時)
V
in
- 0.3
∼V
CC + 0.3
V
入力電圧
(ポート A で CIN 入力非選択時)
V
in
- 0.3
∼V
CCB + 0.3
V
入力電圧
(ポート 6 で CIN 入力選択時)
V
in
- 0.3
∼V
CC + 0.3 と AVCC + 0.3 の
いずれか低い電圧
V
入力電圧
(ポート A で CIN 入力選択時)
V
in
- 0.3
∼V
CCB + 0.3 と AVCC + 0.3 の
いずれか低い電圧
V
入力電圧(ポート 7)
V
in
- 0.3
∼AV
CC + 0.3
V
リファレンス電源電圧
AV
ref
- 0.3
∼AV
CC + 0.3
V
アナログ電源電圧
AV
CC
- 0.3
∼+7.0
V
アナログ電源電圧(3V 品)
AV
CC
- 0.3
∼+4.3
V
アナログ入力電圧
V
AN
- 0.3
∼AV
CC + 0.3
V
動作温度
T
opr
通常仕様品:-20∼+75
℃
広温度範囲仕様品:-40∼+85
動作温度
T
opr
通常仕様品:-20∼+75
℃
(FLASH メモリ書込み/消去時)
広温度範囲仕様品:-40∼+85
保存温度
T
stg
- 55
∼+125
℃
【使用上の注意】
1.
絶対最大定格を超えて LSI を使用した場合、LSI の永久破壊となることがあります。
2. 5V
/4V 品の入力端子への印加電圧は、最大でも 7.0V 以下としてください。また、3V
品の入力端子(ポート A を除く)への印加電圧は、最大でも 4.3V 以下としてください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com