Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

NFSW036AT Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # NFSW036AT
Description  LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NFSW036AT Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  NFSW036AT Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
-2-
日亜化学工業(株)
STSE-CC5013B-1
<Cat.No.050422>
(4) 光度-光束対応表(参考)
IV (cd)
φV (lm)
9.0
(23.7)
6.5
(17.1)
4.5
(11.9)
2.標準電気特性/光学特性
別紙参照下さい。
3.外形寸法/材質
別紙参照下さい。
材質 ; パッケージ材質: セラミックス
封止樹脂
: シリコン樹脂(蛍光体入り)
電極
: 銀メッキ
4.梱包/表示
別紙参照下さい。
テーピングリール及びアルミ防湿袋には以下の表示をします。
型名、ロット番号、ランク分類、数量
本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので
注意して下さい。
ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。
5.ロット番号
ロット番号は以下の6文字の英数字で表記します。
○□×××× - △■
○ - 製造年(例.4→2004, 5→2005,・・・等)
□ - 製造月(例.1→1 月,・・・,9→9 月, A→10 月, B→11 月, C→12 月)
×××× - 当社管理番号
△ - 色調ランク
■ - 光度ランク



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com