Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

NFSW036AT Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # NFSW036AT
Description  LED
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NFSW036AT Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  NFSW036AT Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NFSW036AT Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
-3-
日亜化学工業(株)
STSE-CC5013B
<Cat.No.050405>
6.信頼性
(1) 試験項目と試験結果
試験項目
試験方法
試験条件
記
事
故障数
はんだ耐熱性
(リフロー半田)
JEITA ED-4701
300 301
Tsld=260℃,
10 秒
(前処理 30℃,70%,168 時間)
2 回
0/50
はんだ付け性
(リフロー半田)
JEITA ED-4701
300 303
Tsld=215±5℃,
3 秒
(鉛入り半田)
1 回
95%以上
0/50
熱衝撃
JEITA ED-4701
300 307
0℃~100℃
15 秒
15 秒
20 サイクル
0/50
温度サイクル
JEITA ED-4701
100 105
-40℃~25℃~100℃~25℃
30 分
5 分 30 分 5 分
100 サイクル
0/50
高温保存
JEITA ED-4701
200 201
Ta=100℃
1000 時間
0/50
高温高湿保存
JEITA ED-4701
100 103
Ta=60℃,RH=90%
1000 時間
0/50
低温保存
JEITA ED-4701
200 202
Ta=-40℃
1000 時間
0/50
連続動作
Ta=25℃,
IF=150mA
標準測定用基板※使用
1000 時間
0/50
高温連続動作
Ta=70℃,
IF=100mA
標準測定用基板※使用
1000 時間
0/50
高温高湿連続動作
60℃,RH=90%, IF=100mA
標準測定用基板※使用
500 時間
0/50
低温連続動作
Ta=-40℃,
IF=150mA
標準測定用基板※使用
1000 時間
0/50
振動
JEITA ED-4701
400 403
100~2000~100Hz,
4 分
200m/s2
3 方向,
4 サイクル
48 分
0/50
耐プリント板
曲げ性
JEITA ED-4702
3mm,
5±1 秒
1 回
0/50
固着性
JEITA ED-4702
5N,
10±1 秒
1 回
0/50
静電破壊
JEITA ED-4701
300 304
R=1.5kΩ, C=100pF, 試験電圧=2kV
順逆 3 回
0/50
※ 標準測定用基板使用時のLEDチップ熱抵抗 Rja≒140℃/W
(2) 故障判定基準
判
定
規
格
特性項目
記号
試 験 条 件
最
小
最
大
順電圧
VF
IF=150mA
-
初期値×1.1
光度
IV
IF=150mA
初期値×0.7
-
※ 判定基準の測定は、常温で基板が十分に冷めてから行います。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com