Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HSHCAL101B Datasheet(PDF) 13 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part # HSHCAL101B
Description  Digtal Humidity Sensor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAL101B Datasheet(HTML) 13 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HSHCAL101B Datasheet HTML 9Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 10Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 11Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 12Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 13Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 14Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 15Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 16Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 17Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 19 page
background image
(Page 13/ )
4-10-6.
センサー検出情報レジスタ
The register which stored inside information
本製品のセンサー検出情報を格納するレジスタ
The register for storing the sensor detection information on this product.
R
R
R
R
R
Humidity output 1,2, Temperature output 1,2 (HUMI1,HUMI2,TEMP1,TEMP2)
Access
Default
センサー測定データは、リトルエンディアンかつ
MSB
ファーストで格納される。
センサデータは、符号なしで格納される。
HUMI
を読み出すと、
DRDY
と
DOR
が解除される。
TEMP
を読み出すと、
TRDY
が解除される。
湿度実行データは
14bit
、温度実行データは
13bit
で格納される。
Sensor measurement data is stored at a little endian and MSB first.
Sensor data is stored without unsigned binary.
DRDY and DOR will be canceled if HUMI is read.
TRDY will be canceled if TEMP is read.
The execution data of humidity output is 14 bit
 
and the execution data of temperature is 13 bit.
Status (STAT)
BIT
Access
Default
3:2
-
-
0
-
-
0b
6
DRDY
R
0b
温度センサー測定終了のフラグ
The flag of the end of temperature sensor measurement
0 : Inactive , 1 : Active
4
MEAS
R
0b
-
-
2
TRDY
R
TEMP2.
7:0
TEMP[15:8]
R
00h
NAME
HUMI2.
7:0
HUMI[15:8]
R
00h
TEMP1.
7:0
TEMP[7:0]
R
00h
BIT
NAME
Description
HUMI1.
7:0
HUMI[7:0]
R
00h
Humidity output register, a low byte
13h
Temperature output2
TEMP2
Temperature output register, a high byte
18h
Status
STAT
Various status registers
11h
Humidity output 2
HUMI2
Humidity output register, a high byte
12h
Temperature output1
TEMP1
Temperature output register, a low byte
Function
10h
Humidity output 1
HUMI1
Humidity output register, a low byte
Register
Address
Access
NAME
Abbr.
Humidity output register, a high byte
Temperature output register, a low byte
Temperature output register, a high byte
起動中のフラグ  
The flag under starting
0 : Inactive , 1 : Active
湿度センサー測定終了のフラグ
The flag of the end of humidity sensor measurement
0 : Inactive , 1 : Active
Description
SRDY
R
0b
5
DOR
7
-
-
データーオーバーラン検出
Detection of data overrun
0 : No overrun , 1 : Detect overrun
測定実行のフラグ
The flag of measurement execution
0 : Sleep , 1 : Execute Measurement
R
0b



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com