Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HSHCAL101B Datasheet(PDF) 19 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part # HSHCAL101B
Description  Digtal Humidity Sensor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAL101B Datasheet(HTML) 19 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HSHCAL101B Datasheet HTML 11Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 12Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 13Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 14Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 15Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 16Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 17Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 18Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 19Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 19 page
background image
(Page 19/19 )
4-15.
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
Precautions
4-15-1.
保管環境のご注意 
Storage Environment
適切な温度・湿度環境(推奨環境:
5
~
40
℃
, 40
~
60
%
RH
)で保管していただけるようお願いします。
また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。不適切な環境で保管した場合は、製品特性に
影響する事があります。
Products should be stored at an appropriate temperature and humidity (5 to 40
℃
, 40 to 60%RH).
Keep products away from chlorine and corrosive gas.
The sensor might be damaged when straged in improper condition or excluding this guarantee condition.
4-15-2.
使用時のご注意 
Precaution in use
ESD
耐性は
2
k
V
(
HBM
、人体モデル)までの耐性が確認されていますが、本製品は高密度集積回路を搭載した
電子部品の為、組み立ての際は静電気対策をお願いします。
The ESD tolerance is 2kV(HBM). Please manage ESD
 
when assembling.
湿度センサー感湿部へのコンタミネーションの付着には十分ご注意下さい。コンタミネーションが付着した場合
正常な出力値を示さない可能性があります。カバーケースは外さないようお願いします。
揮発性の高い有機溶剤、アルコール等にさらされないようご注意ください。出力ドリフトの原因になります。
Volatile organic solvent and alcohol will affect performance.
高温環境下において高湿
/
低湿に
長時間さらされると出力ドリフトの原因となります。高湿で出力高、
低湿で出力低となります。例えば
50
℃
80%RH
に置くと出力高となり、
50
℃
20%RH
に置くと出力低へ変化します。
本保証条件以外、又は、不適切な条件でご使用された場合、センサが破損することがあります。
The sensor might be damaged when used on an improper condition or excluding this guarantee condition.
Please note the adhesion of the contamination to humidity sensor. There is a possibility of not
indicating a normal output value when the contamination adheres. Please do not remove the
cover case.
In high temperature environment, there is a tendency to drift of the sensor humidity reading. For
example, the reading will drift to high side in 50degC 80%RH, and low side in 50degC 20%RH.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com