Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HSHCAL101B Datasheet(PDF) 7 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part # HSHCAL101B
Description  Digtal Humidity Sensor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAL101B Datasheet(HTML) 7 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HSHCAL101B Datasheet HTML 3Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 4Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 5Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 6Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 7Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 8Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 9Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 10Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAL101B Datasheet HTML 11Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
(Page 7/ )
4-8.
通信仕様
通信仕様
通信仕様
通信仕様
Serial communication interface
本製品は、通信インターフェイスとして、
I
2C(Inter-Integrated Circuit)
を持つ。
This product has I2C (Inter-Integrated Circuit) as a communication interface.
4-8-1. I
2C
通信インターフェイス
 
I
2C communication interface
-
本製品は、
[Philips I2C specification ver 2.1]
及び
[NXP UM10204 I
2C-bus specification and user manual Rev.03-19 Jun 2007]
に準拠する。
-
通信可能なクロック周波数そのものは、基本的に上限の設定値であり、それ以下の周波数でも通信可能である。
- 7
ビットアドレス指定方式を使用する。
- Multi-Read/Write
に対応する。その際のレジスタアドレスは、
Read/Write
毎に、自動的にインクリメントされる。
- HS
への切り替えは、スレーブアドレスではなく、マスターコードを検出したときに行われる。
なおこの際、
ASIC
は
NAK
を返し、その後に
HS
への回路切り替えが行われる。
マスターデバイスは、その後再度スレーブアドレスの送信から、通信を行う必要がある。
- I
2C
スレーブアドレスは
"0011000"(18h)
である。
- This product is based on [Philips I2C specification ver 2.1] and
[NXP UM10204 I2C-bus specification and user manual Rev.03-19 Jun 2007].
- Standard mode (SS, 100kHz), Fast mode (FS, 400kHz), Fast mode plus (FS+, 1MHz) and High
speed mode (HS, 3.4MHz) are supported.
- Clock frequencies above are maximum values and device can communicate with host with lower frequency.
- 7bit address is used.
- This device supports multiple byte read and write. Resister address is automatically incremented
every read/write.
- When Master code is detected, the ASIC return NAK then switch to HS mode. After that, Master
device must start the communication from sending Slave address.
- I2C slave address (SADR) is defined as "0011000"(18h).
Figure 9. I
2C
通信
I
2C communications
4-8-2. I
2C
端子仕様
 
I
2C pin specifications
SCL :
シリアルクロック入力
-
マスターデバイスが駆動する。
: I2C Serial Clock
Driven by master device.
SDA :
シリアルデータ入出力
-
通信データと
ACK/NAK
ビットデータを送受信する。
: I2C Serial data input and output
Communication data and ACK/NAK bit data are sent and received.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com