Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 18 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 18 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS64A Datasheet HTML 14Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 15Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 16Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 17Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 18Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 21Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 22Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
S-24CS64A
Rev.3.0_00
セイコーインスツル株式会社
18
8. アドレスインクリメント
メモリアドレスカウンタが自動的にインクリメントされる詳細なタイミングは、読み出し動作では
8
ビットめの読み出しデータが出力されている
SCLクロックの立ち下がりエッジです。
書き込み動作では、
8ビットめの書き込みデータを取り込む際のSCLクロックの立ち下がりエッジで
す。
SCL
SDA
R / W=1
アドレスインクリメント
8
9
1
8
9
D7出力
D0出力
ACK出力
図
17 読み出し動作時アドレスインクリメントタイミング
R / W=0
アドレスインクリメント
8
9
18
9
D7入力
D0入力
ACK出力
ACK出力
SCL
SDA
図
18 書き込み動作時アドレスインクリメントタイミング
■ 低電源電圧時の書き込み禁止機能
S-24CS64Aは低電源電圧の検出回路を内蔵し、電源電圧の低下時および電源投入時には書き込み命令を
キャンセルします。検出電圧は
1.85 V Typ. 、解除電圧は1.95 V Typ.で約0.1 Vのヒステリシスを持っていま
す(図
19参照)。
ストップコンディションを受け取る際に、低電源電圧を検出すると書き込み命令がキャンセルされます。
データ転送中や書き込み動作中に電源電圧が低下した場合は、書き込みを行っていたアドレスのデータ
は保証されません。
解除電圧
(
+VDET)
1.95 V Typ.
電源電圧
ヒステリシス
約
0.1 V
検出電圧
(
−VDET)
1.85 V Typ.
書き込み命令キャンセル
図
19 低電源電圧時の動作



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com