Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 22 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 22 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS64A Datasheet HTML 18Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 21Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 22Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 23Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 24Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 25Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 26Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
S-24CS64A
Rev.3.0_00
セイコーインスツル株式会社
22
4. アクノリッジチェック
I
2C BUSプロトコルには、通信エラーを回避するためのハンドシェイク機能として、アクノリッジチェ
ック機能がついており、マイコンと
E
2PROMとの間でデータ通信途上の通信不良を検出することができ
ます。したがって、誤動作防止の手段として有効ですので、マイコン側でアクノリッジチェックを実行
することを推奨します。
5. パワーオンクリア回路内蔵
E
2PROMはパワーオンクリア回路によって、電源電圧の立ち上げと同時にE2PROMのイニシャライズ
を行います。イニシャライズが正常に行われないと、誤動作をおこす可能性がありますので、パワー
オンクリア回路を正常に動作させるために、電源電圧の立ち上げには以下の条件が必要となります。
5.1 電源電圧の立ち上げ方法
図
25に示すように、電源電圧は最大0.2 Vから立ち上げ、使用電源電圧への到達時間をtRISEで規定され
る時間内で立ち上げてください。
たとえば、使用電源電圧が
5.0 Vの場合は、図26よりtRISE = 200 msとなり、電源電圧は200 ms以内に
立ち上げる必要があります。
0.2 V
VINIT (Max.)
tINIT
*2 (Max.)
tRISE (Max.)
電源電圧
(VCC)
0 V
*1
*1. 0 V は、E
2PROM の VCC 端子と GND 端子の電位差がないことを意味します。
*2. tINITは、E
2PROM が内部をイニシャライズする時間を意味します。この期間は、
E
2PROM は命令を受け付けません。
図
25 電源電圧の立ち上げ方



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com