Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

S24CS64A Datasheet(PDF) 23 Page - Seiko Instruments Inc

Part # S24CS64A
Description  S24CS64A
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SII [Seiko Instruments Inc]
Direct Link  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S24CS64A Datasheet(HTML) 23 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S24CS64A Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 21Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 22Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 23Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 24Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 25Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 26Page - Seiko Instruments Inc S24CS64A Datasheet HTML 27Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 44 page
background image
2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM
Rev.3.0_00
S-24CS64A
セイコーインスツル株式会社
23
電源立ち上がり時間
(tRISE) Max.
[ms]
電源電圧
(VCC)
[V]
50
5.0
4.0
3.0
2.0
100
150
200
例)使用電源電圧が
5.0 Vの場合:5.0 Vまでの到達時間は200 ms以内にしてください。
図
26 電源電圧立ち上げ時間
パワーオンクリア回路により、正常にイニシャライズが終了すると、
E
2PROMはスタンバイ状態に
なります。
パワーオンクリア回路が動作しない場合、次のことが予想されます。
(1) E
2PROM内部がイニシャライズできていないため、以前入力した命令が有効になっていたり、
命令を誤認識したりする場合があります。この場合、書き込みを実行してしまう可能性があ
ります。
(2) パワーオンクリア回路が動作しない原因としては、E
2PROMアクセス途中で電源オフなどに
よる電圧の低下が考えられます。電圧の低下によりマイコンがリセットされた場合でも、
E
2PROMのパワーオンクリア動作条件が満たされない場合は、E2PROMが誤動作する可能性
があります。
E
2PROMのパワーオンクリア動作条件は、「5.1 電源電圧の立ち上げ方法」を
参照してください。
パワーオンクリア回路が動作しない場合は、フェーズ合わせ
(リセット) を実行すれば、E
2PROM
内部回路のリセットが正常に行われます。パワーオンクリア回路が動作した直後と、フェーズ合わ
せ
(リセット) を実行した直後のE
2PROMの内部の状態は同じです。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com