Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MSM6352 Datasheet(PDF) 21 Page - OKI electronic componets

Part # MSM6352
Description  4 BIT MICROCONTROLLER
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OKI [OKI electronic componets]
Direct Link  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM6352 Datasheet(HTML) 21 Page - OKI electronic componets

Back Button MSM6352 Datasheet HTML 15Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 16Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 17Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 18Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 19Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 20Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 21Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 22Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 23Page - OKI electronic componets  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
21/23
MSM6352 l
表面実装型パッケージ実装上のご注意
 SOP、QFP、TSOP、TQFP、LQFP、SOJ、QFJ(PLCC)、SHP、BGA等は表面実装型パッケージであ
り、リフロー実装時の熱や保管時のパッケージの吸湿量等に大変影響を受けやすいパッケージです。
 したがって、リフロー実装の実施を検討される際には、その製品名、パッケージ名、ピン数、パッケー
ジコード及び希望されている実装条件(リフロー方法、温度、回数)、保管条件などを弊社担当営業ま
で必ずお問い合わせください。
(単位:mm)
SDIP42-P-600-1.78
パッケージ材質
リードフレーム材質
端子処理方法・材質
半田メッキ厚
パッケージ質量(g)
エポキシ樹脂
42アロイ
半田メッキ
5μm以上
4.52 TYP.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com