Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MSM6352 Datasheet(PDF) 5 Page - OKI electronic componets

Part # MSM6352
Description  4 BIT MICROCONTROLLER
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OKI [OKI electronic componets]
Direct Link  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM6352 Datasheet(HTML) 5 Page - OKI electronic componets

  MSM6352 Datasheet HTML 1Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 2Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 3Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 4Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 5Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 6Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets MSM6352 Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
5/23
MSM6352 l
n
端子説明
端子名
説明
VDD
電源端子
VSS
アース電源端子
AC
内部回路をクリアする端子で、VSSにプルダウンされます。
電源投入後、MSM6352は、この端子によりリセットする必要があります。
TEST
内部回路をテストする端子で、VSSにプルダウンされます。
通常は、オープンとする必要があります。
XT, XT
発振回路インバーターの入・出力端子
3.58MHzの振動子およびコンデンサを接続する必要があります。
HS
フック・スイッチに接続される入力入力端子でVDDにプルアップされます。
DP OUT
ダイヤル・パルスの入力端子
ダイヤルパルス速度(10 pps又は20 pps)とメーク・ブレーク比(40%又は33%)
をソフトにより選択が可能となります。
DTMF OUT
DTMF信号の出力端子
BD
ブザー音の出力端子
32 kHz
32 kHzクロックの出力端子
R1∼R4
VSSにプルダウンされた入力ポート
R5∼R8
I1∼I4
このポートをアクセスした時だけ、プルダウン抵抗が、このポートに接続されます。
C1∼C4
出力ポート
O1∼O4
IO1∼IO4
トライステート双方向ポート
IOE
出力端子。
IO1∼IO4をアクセスした時、その負荷信号がIOE端子より出力されます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com