Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1622 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1622
Description  LCD powered chip drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1622 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1622 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
32
32
32
32ⅹ
ⅹ
ⅹ
ⅹ8
LCD
8
LCD
8
LCD
8
LCD 驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片 TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
5
www.szpth.com
V1.2
DC
DC
DC
DC 电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在
在
在
在 VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V 及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为
及工作温度为-
--
-40
40
40
40℃
℃
℃
℃~+85
~+85
~+85
~+85℃
℃
℃
℃下测试
下测试
下测试
下测试,
,
,
,典型值在
典型值在
典型值在
典型值在
VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V
VDD=5.0V 和
和
和
和 Ta=+25
Ta=+25
Ta=+25
Ta=+25℃
℃
℃
℃条件下得出
条件下得出
条件下得出
条件下得出,
,
,
,除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
除非另有说明
TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
参数名称
参数名称
参数名称
参数名称
参数符号
参数符号
参数符号
参数符号
VDD
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
工作电压
VDD
-
-
2.4
5.0
5.2
V
3.0V
片内 RC,空载
100
300
工作电流
Idd
5.0V
片内 RC,空载
150
500
μA
3.0V
外部时钟,空载
50
120
工作电流
Idd1
5.0V
外部时钟,空载
120
240
μA
3.0V
省电模式,空载
1
5
待机电流
IDD2
5.0V
省电模式,空载
1.5
10
μA
COM 时钟周期
Tcom
n 个 COM 口
n/Flcd
Hz
3.0V
50%占空比
4
150
WR 时钟频率
Fclk1
5.0V
50%占空比
4
300
KHz
3.0V
50%占空比
1
150
RD 时钟频率
Fclk2
5.0V
50%占空比
1
75
KHz
CS 高电平宽度
Tcsh
500
600
-
ns
3.0V
写模式
1.7
125
5.0V
读模式
3.4
3.0V
写模式
3.5
125
WR ,RD 输入高低电平
持续时间
Tclk
5.0V
读模式
6.7
μs
3.0V
0
0.6
输入低电平电压
Vil
5.0V
DATA, WR , CS ,
RD
0
1.0
V
3.0V
1.2
3.0
输入低电平电压
Vih
5.0V
DATA, WR , CS ,
RD
1.6
5.0
V
3.0V
Vol=0.5V
2
4.5
-
DATA,BZ, BZ IRQ 灌电
流
IOL1
5.0V
Vol=0.5V
1
3
mA
3.0V
Voh=2.5V
-1
-2
DATA,BZ, BZ 拉电流
IOh1
5.0V
Voh=4.5V
-2
-3.5
mA
3.0V
Vseg=0.5V
280
400
500
SEG 灌电流
Isegl
5.0V
Vseg=0.5V
300
430
550
μA
3.0V
Vseg=2.5V
-110
-160
-210
SEG 拉电流
Isegh
5.0V
Vseg=4.5V
-130
-180
-230
μA
3.0V
Vseg=0.5V
410
460
510
COM 灌电流
Icoml
5.0V
Vseg=0.5V
410
460
510
μA
3.0V
Vseg=2.5V
-120
-170
-220
COM 拉电流
Icomh
5.0V
Vseg=4.5V
-140
-190
-240
μA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com