Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1622 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1622
Description  LCD powered chip drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1622 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1622 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
32
32
32
32ⅹ
ⅹ
ⅹ
ⅹ8
LCD
8
LCD
8
LCD
8
LCD 驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片 TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
8
www.szpth.com
V1.2
3:
3:
3:
3:蜂鸣器驱动输出
蜂鸣器驱动输出
蜂鸣器驱动输出
蜂鸣器驱动输出
TM1622 内置了一个简单的声音发生器,可以在 BZ 和 BZ 脚输出一对差动驱动信号,用于驱动蜂
鸣器产生一个单音。执行 TONE2K 和 TONE4K 命令后,可以输出 2KHz 和 4KHz 频率驱动蜂鸣器发出两种
不同的声音;TONEOFF 命令可以用于关闭声音输出。当系统失效或者执行了 TONGOFF 命令后,BZ 和 BZ
将保持低电平输出状态。
4:
4:
4:
4:命令模式
命令模式
命令模式
命令模式
TM1622 可以用软件配置,两种模式的命令可以配置 TM1622 和读写显存的数据,TM1622 的配置模
式称为命令模式,对芯片显存进行操作模式,称为数据模式,下表中给出了数据和命令模式的类型码
表:
操作
模式
类型码
READ
数据
110
WRITE
数据
101
READ-MODIFY-WRITE
数据
101
COMMAND
命令
100
模式命令应该在数据或者命令传送前发送。如果要传送的连续命令,命令模式类型码 100 只能发送
一次,后续紧跟着的命令不同命令的命令代码。在不连续命令模式或者不连续地址的数据模式下每次发
完一个命令或者一个数据指令后, CS 应该先置“1”,保证当前的的操作模式复位。 CS 管脚置“0”后,
应该先发送新的操作模式类型码。
5:
5:
5:
5:通讯端口
通讯端口
通讯端口
通讯端口
TM1622 只有四个管脚用于与 MCU 的通讯,管脚 CS 用于初始化串行接口电路和结束指令数据的传
送。 CS 置“1”时,TM1622 不接受任何 MCU 发送的命令和数据并且初始化串行接口。在不同的操作
类型码之间, CS 必须用一个高电平初始化 TM1622 的串行接口,否则传送的命令或者数据会出错。
管脚 DATA 是串行数据输入/输出脚,
读/写数据可以通过 DATA 与 RD , WR 之间的配合来完成。
管脚 RD
是读显存时钟输入脚,在 RD 信号的下降沿时,显存内的数据会被输出到芯片 DATA 寄存器里面,在 RD
的上升沿和下一个下降沿之间,DATA 寄存器里面的数据会被读出到 DATA 脚上。管脚 WR 是写时钟输
入,在 WR 信号上沿,管脚 DATA 上的数据,地址,命令将被写入到 TM1622。可选的管脚 IRQ ,可用
作 MCU 与 TM1622 的通讯接口,IRQ 可以通过软件设置作为时基定时器输出或者 WDT 溢出标志位输出,
MCU 与 TM1622 的 IRQ 相连后,可以实现时基或者 WDT 功能的应用。 IRQ 由于是 Nmos 开漏输出,使
用过程中必须加 10k 上拉电阻。如果不需要使用时基或者 WDT 功能, IRQ 可以浮空。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com