Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1622 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1622
Description  LCD powered chip drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1622 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1622 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
32
32
32
32ⅹ
ⅹ
ⅹ
ⅹ8
LCD
8
LCD
8
LCD
8
LCD 驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片 TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
6
www.szpth.com
V1.2
应用信息
应用信息
应用信息
应用信息
MCU
TM1622
CS
RD
WR
DATA
10K
1/4 Bias,1/8 Duty
IRQ
COM0~COM7
SEG0~SEG31
......
......
VDD
VLCD
VDD
LCD Panel
BZ
BZ
Piezo
*VR
GND
OSCI
104
*32KHz
说明:
1、上图给出的简图以LQFP64封装的芯片为例。
2、VLCD的电压必须小于或者等于VDD的电压。
3、VLCD的上拉可调电阻用来调节LCD的控制电压,当VDD=5.0V,Vlcd=4.0V,则VR=15K±20%。
4、如不需要读取 TM1622 的显存数据, RD 可以不连接到 MCU。
5、VDD 对 GND 的电容可以滤掉芯片 VDD 上的产生的纹波,所以此电容不能省掉,并在 PCB 布板时,尽
量接近芯片。
6、芯片时钟可选片内 RC 和外部时钟。如果使用内部 RC 振荡,OSCI 脚必须保持浮空状态,*32KHz 的时
钟必须撤离,否则芯片可能不能正常工作。。
7、TM1622 开 LCD 显示后,COM 口循环输出阶梯波,这一特性使得 TM1622 可以驱动 2COM,4COM,8COM
的 LCD。
8、如果不使用时基/WDT 功能, IRQ 与 MCU 的连线可以不连接。由于 IRQ 为 Nmos 开漏输出,所以如果
使用时基/WDT 功能, IRQ 必须接一 10K 上拉电阻,否则 IRQ 将不能输出高电平。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com