Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1622 Datasheet(PDF) 11 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1622
Description  LCD powered chip drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1622 Datasheet(HTML) 11 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1622 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1622 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
32
32
32
32ⅹ
ⅹ
ⅹ
ⅹ8
LCD
8
LCD
8
LCD
8
LCD 驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片
驱动专用芯片 TM1622
TM1622
TM1622
TM1622
11
www.szpth.com
V1.2
命令概述表
命令概述表
命令概述表
命令概述表
命令名称
类型码
命令代码
D/C
功能描述
上电复位
后缺省
READ
110
110
110
110
A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3
D
读显存数据
WRITE
101
101
101
101
A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3
D
写显存数据
READ-MODIFY-WRITE
101
101
101
101
A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3
D
读和写数据
SYS DIS
100
100
100
100
0000_0000_X
C
关闭系统振荡器和 LCD 偏压发生器
√
SYS EN
100
100
100
100
0000_0001_X
C
打开系统振荡器
LCD OFF
100
100
100
100
0000_0010_X
C
关闭 LCD 显示
√
LCD ON
100
100
100
100
0000_0011_X
C
开启 LCD 显示
TIMER DIS
100
100
100
100
0000_0100_X
C
时基输出失效
WDT DIS
100
100
100
100
0000_0101_X
C
WDT 溢出标志输出失效
TIMER EN
100
100
100
100
0000_0110_X
C
使能时基输出
WDT EN
100
100
100
100
0000_0111_X
C
使能 WDT 溢出标志失效
TONE OFF
100
100
100
100
0000_1000_X
C
关闭声音输出
√
CLR TIMER
100
100
100
100
0000_1101_X
C
时基发生器清零
CLR WDT
100
100
100
100
0000_1111_X
C
清除 WDT 状态
RC 32K
100
100
100
100
0001_10XX_X
C
系统时钟源,片内 RC 振荡器
√
EXT 32K
100
100
100
100
0001_11XX_X
C
系统时钟源,外部时钟源
TONE 4K
100
100
100
100
010X_XXXX_X
C
声音输出频率:4KHz
TONE 2K
100
100
100
100
0110_XXXX_X
C
声音输出频率:2KHz
IRQ DIS
100
100
100
100
100X_0XXX_X
C
IRQ 输出失效
√
IRQ EN
100
100
100
100
100X_1XXX_X
C
使能 IRQ 输出
F1
100
100
100
100
101X_0000_X
C
时基本输出频率:1Hz
WDT 使能后输出延时:4 s
F2
100
100
100
100
101X_0001_X
C
时基本输出频率:2Hz
WDT 使能后输出延时:2s
F4
100
100
100
100
101X_0010_X
C
时基本输出频率:4Hz
WDT 使能后输出延时:1 s
F8
100
100
100
100
101X_0011_X
C
时基本输出频率:8Hz
WDT 使能后输出延时:1/2 s
F16
100
100
100
100
101X_0100_X
C
时基本输出频率:16Hz
WDT 使能后输出延时:1/4 s
F32
100
100
100
100
101X_0101_X
C
时基本输出频率:32Hz
WDT 使能后输出延时:1/8s
F64
100
100
100
100
101X_0110_X
C
时基本输出频率:64Hz
WDT 使能后输出延时:1/16 s
F128
100
100
100
100
101X_0111_X
C
时基本输出频率:128Hz
WDT 使能后输出延时:1/32 s
√
TEST
100
100
100
100
1110-0000-X
C
测试模式,正常使用中不得发送
NORMAL
100
100
100
100
1110-0011-X
C
正常模式
√
注:
1:X 不关心,建议写“0”
。2:A5~A0 显存地址。3:D0~D4 显存数据。4:D/C 数据/命令模式。
5:上电复位后缺省:上电复位后芯片默认的状态
所有的粗体数字:即 110
110
110
110,
,
,
,101
101
101
101,
,
,
,100
100
100
100 为模式命令类型码。100
100
100
100 为命令模式类型码,如果给 TM1622
发送连续的命令,除第一个命令外,其他的命令不能再发 100
100
100
100 类型码。声音频率源和时基/WDT 时钟频
率源由片内的 32KHz RC 振荡器或者外部的 32KHz 频率源提供。输出频率计算详见前文中系统描述章节
的时基和看门狗输出(WDT)和上表中关于时基/WDT 频率输出频率设置指令 F0~F128。建议在上电复位
后,用 MCU 初始化 TM1622,因为如果上电复位失败后,TM1622 将不能正常工作。
TEST 指令(100
100
100
100 1110-0000-X)
,用户在正常使用过程中不得给芯片发送,否则芯片将进入测试模
式,而不能正常执行 MCU 发送的其他命令和数据。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com