Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1805 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1805
Description  Inner-type LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1805 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1805 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
内控式
内控式
内控式
内控式 LLLLED
ED
ED
ED 花样显示
花样显示
花样显示
花样显示驱动
驱动
驱动
驱动 IC
IC
IC
IC TM
TM
TM
TM1805
1805
1805
1805
ww.szpth.com
V2.6
3
管 功能
管 功能
管 功能
管 功能
端口
端口
端口
端口
管
管
管
管
I O
I O
I O
I O
功能描述
功能描述
功能描述
功能描述
VDD24V
1
I
内置24V稳压管,需外接电阻和电 ,用 阻
电 式
VDD
2
芯片
电源输入,内置5V稳压管
IN
3
I
频率输入, 4 HZ,可实现同步, 定显示花样 变化
,接
VDD GND为
SET
4
I
显示模式控制。
: 变
变;接VDD:
变;接GND:
变。
B
5
O
B输出,N管
输出
G
6
O
G输出,N管
输出
R
O
R输出,N管
输出
GND
8
用
内,
产
量 电, 电 电可能
电
,
采 一 适
电
,
作和 接,可能
ESD
性能
, 芯片无
工作。
定
围
定
围
定
围
定
围 1 2
围
围
围
围
单
单
单
单
VDD
电源电压
0.4 6.5
V
VO T
输出端口耐压
RGB
24
V
CL
频率
RGB 输出 P M
1 .8
HZ
PTOT
功
1.0
Top
工作
围
40
85
Tst
围
55
150
T M
高结
150
R
阻
140
模式 HBM
3000
V
ESD
机器模式 MM
300
V
1
,芯片
间 用 件 ,可能
器件
性
,可
器
件 可靠性。
件 ,芯片 过
工作。
2
电压
。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com