Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1805 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1805
Description  Inner-type LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1805 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1805 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
内控式
内控式
内控式
内控式 LLLLED
ED
ED
ED 花样显示
花样显示
花样显示
花样显示驱动
驱动
驱动
驱动 IC
IC
IC
IC TM
TM
TM
TM1805
1805
1805
1805
ww.szpth.com
V2.6
6
6V
6V
6V
6V 24V
24V
24V
24V
电模式
电模式
电模式
电模式:
:
:
:
VDD
VDD24V
VDD
FIN
SET
B
G
R
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
U1
G
R
B
VDD
6~24V
5V
稳稳采采
频频频频
LED
R1
C1
104
6~24V
5V
5V
5V
5V
电模式
电模式
电模式
电模式:
:
:
:
VDD
VDD24V
VDD
FIN
SET
B
G
R
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
U1
G
R
B
VDD
5V
频频频频
LED
C1
104
5V
显示花样
显示花样
显示花样
显示花样
:
:
:
:
1111 、
、
、
、SET
SET
SET
SET
:
变
变 R R G G G B B R B R G B G
R B R
B
G
G B B
G R
R G G
R
2222 、
、
、
、SET
SET
SET
SET 接
接
接
接 VDD
VDD
VDD
VDD:
变 R R G G G B B R B R G B
3333 、
、
、
、SET
SET
SET
SET 接
接
接
接 GND
GND
GND
GND:
变 R G B G
R B R
B G
G B B
G R
R G G
R G B
R G B
:
:
:
:RGB 为 RGB 通 控制
。 :
变
; :
变
同步显示设置
同步显示设置
同步显示设置
同步显示设置:
:
:
:为
芯片 芯片之间
显示效果同步,
电 同 应 芯片 IN
同步信号,信号源 型:
、
、三
;信号频率
4 HZ,
3.5V 5V
之间。显示变化花样
频率 定, 果 IN 接 VDD
GND,显示
,
IN
显示为 定
。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com