Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1805 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1805
Description  Inner-type LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1805 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1805 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
内控式
内控式
内控式
内控式 LLLLED
ED
ED
ED 花样显示
花样显示
花样显示
花样显示驱动
驱动
驱动
驱动 IC
IC
IC
IC TM
TM
TM
TM1805
1805
1805
1805
ww.szpth.com
V2.6
4
工作 件 围
工作 件 围
工作 件 围
工作 件 围
40
85
TM1805
件
件
件
件
典型
典型
典型
典型
单
单
单
单
:
:
:
:VDD 5.0V
VDD 5.0V
VDD 5.0V
VDD 5.0V
VDD
电源电压
3.3
5.0
6.0
V
IDD
电
VDD 5V RGB、SET
0.18
0.25
5.0
m
VO
输出端耐压 围
RGB
22
24
V
IOLC
输出 电
VDD 5V VO T 1.2V
8
82
88
m
VZ24
VDD24V 稳压管稳压
VDD24V
R300
21.0
23.0
25.0
V
VZ5
VDD 稳压管稳压
VDD
R 3.
4.5
5.0
5.5
V
T
工作
围
40
85
T
工作结
围
40
125
电 特性
电 特性
电 特性
电 特性
VDD 3.3V 5.5V 和 40
85
,典型 VDD 5V 和 T
25
TM1805
件
件
件
件
典型
典型
典型
典型
单
单
单
单
VOH
高电 输出电压
IOH 0.1
VDD 0.5
VDD
VDD 0.5
V
VOL
电 输出电压
IOL 20m
0.2
0.2
0.5
V
IOL G
输出 电
O T O
VO T 24V
0.1
ISET
SET 电
SET 5V
5
15
30
I IN
IN 电
IN 5V
0.5
1
5
P M
P M 频率
SET 接
16
1 .8
1
HZ
VHIN
IN 输入高电
IN 信号 0V
3.4
V
VLIN
IN 输入 电
IN 信号 5V
1.5
V
RZ
通电阻
RGB 0.5V
14
IN 50HZ,SET
34
S
IN 50HZ,SET 1
1
S
TZ
花样
IN 50HZ,SET 0
1
S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com