Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1805 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1805
Description  Inner-type LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1805 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1805 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1805 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
内控式
内控式
内控式
内控式 LLLLED
ED
ED
ED 花样显示
花样显示
花样显示
花样显示驱动
驱动
驱动
驱动 IC
IC
IC
IC TM
TM
TM
TM1805
1805
1805
1805
ww.szpth.com
V2.6
5
应用信
应用信
应用信
应用信
电模式
电模式
电模式
电模式:
:
:
:
D2
D3
D4
R2
51/1W
R3
3.9K
C2
220UF/50V
VLED
VDD
VLED
VLED
AC220V输入
VDD24V
VDD
FIN
SET
B
G
R
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
U1
R4
300/2W
G
R
R1
510K
C1
105J/400V
C3
104
B
10 4
采电电电电VDD脚
R5
VDD
采采采采
5V
LED
C4
103
C220V 阻
压 电模式外围 件
置
:
件 号
件 号
件 号
件 号
典型
典型
典型
典型
单
单
单
单
C1
1.0
一定
电压 ,
电
阻 电
R1
100
510
C1
电电阻
R2
0
51
电阻,可
C2
100
220
VDD24V 稳压电
R3
2.5
3.
4.
VDD 稳压电阻
C3
104
芯片
电
C4
103
IN
电
R4
150
300
350
1
量
,电阻
稳压管 效
R5
200
2 0
50HZ 频率采样电阻
:
:
:
:应
LED
需 和
LED灯性能
来 置
。
220V 50HZ
电
,通 电 C1
量C
电 ILED
可
为:
C 14.5 ILED,
,C
量单 是 ,ILED 单 是 。
过LED
电 为Im
R VLED V
Im 。 V
为LED压
。
LED灯
,
,电 ILED 部
VDD24V ,
,电阻R4
功率P VLED
ILED。
工作 , 过VDD 电 IDD为2m
m ,R3 VLED VDD IDD。
IN 接高压
,应接一 阻 电阻,
可能
芯片。接220V
电,R5
应
2 0 为 。
: 用阻
压电
,需
:
1、 电
和220V
高压
,
,
电
2、
电 C1耐压
400V
,
电电阻R1
3、
电



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com