Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1809 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1809
Description  9 Way LED
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1809 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1809 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
深圳市普天和科技有限公司
www.szpth.com
V1.4
9
99
9 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1809
TM1809
TM1809
TM1809
低速模式时间
低速模式时间
低速模式时间
低速模式时间
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
T0H
输入0码,高电平时间
500
700
900
ns
T1H
输入1码,高电平时间
1600
1800
2000
ns
T0H’
输出0码,高电平时间
--
700
--
ns
T1H’
输出1码,高电平时间
--
1300
--
ns
T
0码或1码的周期时间
--
2.5
--
us
Treset
Reset码,低电平时间
VDD=5.0V
GND=0V
8
24
us
注意
注意
注意
注意:
:
:
:低速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 2.5us(频率 400KHz)。
高速模式时间
高速模式时间
高速模式时间
高速模式时间
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
T0H
输入0码,高电平时间
350
400
450
ns
T1H
输入1码,高电平时间
700
850
1000
ns
T0H’
输出0码,高电平时间
--
320
--
ns
T1H’
输出1码,高电平时间
--
700
--
ns
T
0码或1码的周期时间
--
1.25
--
us
Treset
Reset码,低电平时间
VDD=5.0V
GND=0V
8
24
us
注意
注意
注意
注意:
:
:
:高速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 1.25us(频率 800KHz)。高低速模式的 Treset 复位
时间是一样的。字节之间的低电平时间不要超过 8us,否则芯片会复位,复位后又重新接收数据,则
无法实现数据传送。
时序图
时序图
时序图
时序图
DIN
T0H
T1H
Treset
VIH
VIL
DO
T0H'
T1H'
逻辑 0
逻辑 1
RESET信号
tPLZ
RESET信号
T
T
数据传输和转发
数据传输和转发
数据传输和转发
数据传输和转发
D IN
D O
芯片1
D 1
D IN
D O
芯片2
D 2
D IN
D O
芯片3
D 3
D 4
控制器
O UT PU T



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com