Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1809 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1809
Description  9 Way LED
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1809 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1809 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
深圳市普天和科技有限公司
www.szpth.com
V1.4
9
99
9 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1809
TM1809
TM1809
TM1809
如果系统对数据刷新率要求不高,则对级联像素点数量无要求,只要供电正常,理论上可用
TM1809无限级联。
2、应用电路和电源配置
控制器
TM1809
DIN
DO
IC1
TM1809
DIN
DO
ICn
DI
VDD
GND
VDD
GND
VDD
VCC
GND
VCC
DO
DO
SET
SET
NEXT
OUT
OUT
VLED
VLED
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
OUT
OUT
VLED
VLED
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
VDD
RI
RO
D1
D1
R
R
104
104
R1
R9
R1
R9
R1~R9 的阻值可根据 OUT 端口串接的 LED 个数来自行调节,RI 与 RO 建议接 100~200 欧姆电
阻,作信号隔离用,防止下一级芯片损坏后对上一级造成影响。
TM1809 可以配置成 6~24V 电压供电,但根据输入电压不同,应配置不同的电源电阻,该阻值
列表如下:
电源电压
电源电压
电源电压
电源电压
建议电源与
建议电源与
建议电源与
建议电源与 VDD
VDD
VDD
VDD 间连接电阻
间连接电阻
间连接电阻
间连接电阻 RRRR 阻值
阻值
阻值
阻值
说
说
说
说 明
明
明
明
6V
330
9V
1.2K
12V
2.4K
24V
6.8K
如果用 DC=5V 直接供电,R 电阻不用接;
D1 二极管的作用是防止电源接反造成芯片烧
坏。
3、使用TM1809扩流
在实际应用中,经常需要驱动大功率或更多的 LED 灯,为了得到更大的驱动电流,可以按如下
方法进行扩流使用,根据 LED 灯的功率选择适合的 PNP 三极管或 P 沟道 MOS 管(场效应管)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com