Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1809 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1809
Description  9 Way LED
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1809 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1809 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1809 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
深圳市普天和科技有限公司
www.szpth.com
V1.4
9
99
9 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM1809
TM1809
TM1809
TM1809
其中D1为控制器发送的数据,D2、D3、D4为级联TM1809转发的数据
第一72位bit
第二72位bit
第三72位bit
RESET
D1
D2
D3
D4
数据刷新周期1
数据刷新周期2
RESET
RESET
RESET
RESET
RESET
第二72位bit
第三72位bit
第三72位bit
第三72位bit
第二72位bit
第三72位bit
第一72位bit
第二72位bit
第三72位bit
芯片级联和数据传输并转发过程:控制器发来数据(D1), 当芯片1接收完第一72bit,芯片1
还没有转发数据(D2),接着控制器继续发来数据,芯片1再接收第二72bit,由于芯片1已经存有了
第一72bit,因此,芯片1通过DO把第二72bit转发出去,芯片2接收芯片1转发来的数据(D2),此时,
芯片2还没有转发数据(D3);控制器继续发来数据,芯片1又把接收到的第三72bit转发到芯片2,由
于芯片2也已经存有一个72bit,所以,芯片2又把第三72bit转发(D3),芯片3接收到第三72bit,此
时如果控制器发送一个大于15us的RESET低电平信号,所有芯片就会复位并把各自接收到的72bit数
据解码后控制RGB端口输出,完成一个数据刷新周期,芯片又回到接收准备状态。
应用信息
应用信息
应用信息
应用信息
1、如何计算数据刷新速率
数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组 RGB 通常为一个像素,一个
TM1809 芯片控制三个像素点。例如,当刷新速度为 30 帧/秒时,芯片所能控制的点数计算方法为:
(1)30 帧/秒相当于每帧占用的时间为 t1=1S÷30=0.033333S=33333μS;
(2)高速模式时,数据 Bit 位周期为 1.25μS,低速模式时,数据 Bit 位周期为 2.5μS。而每个像
素点应接收的数据为 24 个 Bit 位,故传输每个像素点所需时间为:高速模式下 t2=24x1.25μS=30μS,
低速模式下 t3=24x2.5μS=60μS。
(3)所能控制的点数为:高速模式下 N=t1/t2=33333μS÷30μS=1111 点,低速模式下
N=t1/t3=33333μS÷60μS=555 点。
根据上述计算所得点数,再去掉芯片及导线传输延时,保守结论为:当刷新速度为30帧/秒时,
高速模式可以级联控制1024个像素点(342片TM1809级联)不会有任何闪烁,低速模式可以级联控
制512个像素点(171片TM1809级联)不会有任何闪烁。
以下是级联点数对应最高数据刷新率表格:
高速模式
高速模式
高速模式
高速模式
低速模式
低速模式
低速模式
低速模式
像素点
像素点
像素点
像素点
最快一次刷新数据
最快一次刷新数据
最快一次刷新数据
最快一次刷新数据
时间
时间
时间
时间(
(
(
(mS
mS
mS
mS)
)
)
)
最高刷新率
最高刷新率
最高刷新率
最高刷新率(
(
(
(Hz
Hz
Hz
Hz)
)
)
)
最快一次刷新数据
最快一次刷新数据
最快一次刷新数据
最快一次刷新数据
时间
时间
时间
时间(
(
(
(mS
mS
mS
mS)
)
)
)
最高刷新率
最高刷新率
最高刷新率
最高刷新率(
(
(
(Hz
Hz
Hz
Hz)
)
)
)
1~50
1.44
694
2.88
347
1~100
2.88
347
5.76
174
1~200
5.76
174
11.52
87
1~400
11.52
87
23.04
43
1~800
23.04
43
46.08
22
1~1000
28.8
35
57.6
17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com