Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1903 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1903
Description  3 - channel LED constant current drive
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1903 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1903 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
3333 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
TM1903
TM1903
TM1903
TM1903
www.szpth.c”m
管脚功能
管脚功能
管脚功能
管脚功能
端口
端口
端口
端口
名称
名称
名称
名称
管脚
管脚
管脚
管脚
I/O
I/O
I/O
I/O
功能描述
功能描述
功能描述
功能描述
DIN
6
I
显示数据输入
DO
5
O
显示数据级联输出
SET
7
I
接VDD 低速模式 悬空 高速模式
OUTR
1
O
Red
恒流输出或PWM控制输出
OUTG
2
O
Gree“ 恒流输出或PWM控制输出
OUTB
3
O
Blue
恒流输出或PWM控制输出
VDD
8
-
9.0V~24.0V
GND
4
-
接系统地
在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切
适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降, 芯片无
法正常工作
绝对
绝对
绝对
绝对最大
最大
最大
最大额定值
额定值
额定值
额定值范围
范围
范围
范围 1 2
参数
参数
参数
参数
范围
范围
范围
范围
单位
单位
单位
单位
VDD
逻辑电源电压
-0.4~+28.0
V
VIN
输入端电压范围
DIN,SET
-0.4~VDD+0.4
V
IOUT
输出端电流(DC)
OUTR,OUTG,OUTB
41
mA
VOUT
输出端电压范围
OUTR,OUTG,OUTB
-0.4~+30.0
V
FCLK
时钟频率
DIN
800
KHZ
T”pr
工作温度范围
-40~+85
℃
Tstg
储存温度范围
-55~+150
℃
人体模式 HBM
4000
V
ESD
机器模式 MM
400
V
1 以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性 不建议
在其它任何条件下,芯片超过这些极 参数工作
2 所有电压值均相对于系统地测试



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com