Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1903 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1903
Description  3 - channel LED constant current drive
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1903 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1903 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
3333 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
TM1903
TM1903
TM1903
TM1903
www.szpth.c”m
PWM模式
如果24bit数据包中,高8位不全为1,该数据包是PWM设定数据,其结构如下
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R0
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
G0
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
BIT23-BIT16
BIT15-BIT8
BIT7-BIT0
设定OUTR输出PWM占空比,不能设为全1
设定OUTG输出PWM占空比
设定OUTB输出PWM占空比
PWM占空比从0-255连续可调,注意高8位不全为1
24bit数据发送时高位先发,按照RGB的顺序发送数据 24位可拆分成3个8位数据来发送,注意
字节与字节之间的低电平时间不要超过10us,否则芯片会复位,复位后又重新接收数据,则无
法实现数据传输
低速模式时间
低速模式时间
低速模式时间
低速模式时间
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
T0H
输入0码,高电平时间
500
700
900
“s
T1H
输入1码,高电平时间
1100
1500
2000
“s
T0H’
输出0码,高电平时间
--
700
--
“s
T1H’
输出1码,高电平时间
--
1300
--
“s
T
0码或1码的周期时间
--
2.4
--
us
Treset
Reset码,低电平时间
VDD=12V
GND=0V
8
24
us
注意
注意
注意
注意 低速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 2.4us 频率 400KHZ
高速模式时间
高速模式时间
高速模式时间
高速模式时间
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
T0H
输入0码,高电平时间
150
300
450
“s
T1H
输入1码,高电平时间
550
800
950
“s
T0H’
输出0码,高电平时间
--
300
--
“s
T1H’
输出1码,高电平时间
--
700
--
“s
T
0码或1码的周期时间
--
1.2
--
us
Treset
Reset码,低电平时间
VDD=12V
GND=0V
8
24
us
注意
注意
注意
注意 高速模式下发送 1 码或 0 码的周期时间为 1.2us 频率 800KHZ
高低速模式的 Treset
复位时间是一样的 字节之间的低电平时间不要超过 8us,否则芯片会复位,复位后又重新接
受数据,则无法实现数据传送
时序图
时序图
时序图
时序图
DIN
T0H
T1H
Tre set
VIH
VIL
DO
T0H 制
T1H 制
逻辑 0
逻辑 1
RES ET信号
tPL Z
RES ET信号
T
T



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com