Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1903 Datasheet(PDF) 10 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1903
Description  3 - channel LED constant current drive
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1903 Datasheet(HTML) 10 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1903 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
3333 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
TM1903
TM1903
TM1903
TM1903
www.szpth.c”m
应用信息
应用信息
应用信息
应用信息
1111 如何计算数据刷新速率
如何计算数据刷新速率
如何计算数据刷新速率
如何计算数据刷新速率
数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组RGB通常为一个像素,
需要一个TM1903芯片来控制
按照高速模式计算
一BIT传输最高速率为800KHZ 1.2uS周期 ,一个像素数据包括红 8BIT ,绿 8BIT ,
蓝 8BIT 共24BIT位,传输时间为24×1.2uS=28.8uS,如果一个系统中共有1000个像素点,一
次刷新全部显示的时间为28.8×1000=28.8mS 忽略RESET码时间 ,即一秒钟刷新率为 1÷
28.8×1000≈34.7Hz
低速模式刷新速率对应高速模式下减一倍
以下是级联点阵数对应最高数据刷新率表格
高速模式
低速模式
像素点
最快一次刷新数据
时间 mS
最高刷新率 Hz
最快一次刷新数据
时间 mS
最高刷新率 Hz
1~50
1.44
694
2.88
347
1~100
2.88
347
5.76
174
1~200
5.76
174
11.52
87
1~400
11.52
87
23.04
43
1~800
23.04
43
46.08
22
1~1000
28.8
35
57.6
17
如果系统对数据刷新率要求不高,则对级联像素点阵数量无要求,只要供电正常,理论上
可用TM1903无 级联
2222 如何使
如何使
如何使
如何使TM
TM
TM
TM1903
1903
1903
1903工作在最佳恒流状态
工作在最佳恒流状态
工作在最佳恒流状态
工作在最佳恒流状态
TM1903输出为恒流驱动,输出时根据恒流曲线可知,在恒流40mA电流时,进入恒流区域
OUT端电压需为0.8V以上,这时芯片才有恒流效果,但并非此OUT端电压越高越好,电压越高,
降在芯片上功耗越大,芯片发热严重,降低整个系统可靠性,因此建议OUT端开启时电压V”ut
控制在1~2V之间较好,常用串联电阻方式进行使用,以下是选用电阻理论计算方式
系统驱动电压 VCC,单个LED导通压降 Vled,串联LED个数 “,恒流值 I”ut,恒流
电压 1.5V,电阻 R
R=(VCC-1.5-“×Vled)/ I”ut
例 系统供电24V,单个LED导通压降 2V,串联LED个数 6个,恒流值40mA
应串联电阻 R=(24-1.5-2×6)/0.04=262.5Ω ,只需在OUT引脚上串联260Ω左右的电阻即
可
3333 使用
使用
使用
使用TM1903
TM1903
TM1903
TM1903如何扩流
如何扩流
如何扩流
如何扩流
TM1903每个OUT端最大只能输出41mA恒流,如果用户需要扩大恒流值驱动,可将其中三
个OUT端短接后使用,每短路一个OUT端,恒流值最大和将增加41mA,三路短接后最高可恒
流123mA左右,但是此方法缺点是需软件同时配合控制,分别写三组寄存器值,优点是可精确
得到想要的电流值和恒流电流较大



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com