Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1903 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1903
Description  3 - channel LED constant current drive
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1903 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1903 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
3333 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
TM1903
TM1903
TM1903
TM1903
www.szpth.c”m
开关特性
开关特性
开关特性
开关特性
在 VCC=9.0V~24.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=12V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最
最
最
最大值
大值
大值
大值
单位
单位
单位
单位
f”sc1
低速模式
--
400
KHz
f”sc2
高速模式
--
800
KHz
tPLZ
传输延迟时间
DIN → DOUT
400
“s
tPZL
--
CL = 15pF, RL = 10K Ω
100
“s
TTHZ
下降时间
CL = 300pF,
OUTR/OUTG/OUTB
120
μs
Fd。t
数据传输率
占空比50%
400
800
Kbps
CI
输入电容
--
15
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com