Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1903 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1903
Description  3 - channel LED constant current drive
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1903 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1903 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1903 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
3333 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
TM1903
TM1903
TM1903
TM1903
www.szpth.c”m
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
在-40℃~+85℃下,GND=0V 除非另有说明
TM1903
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
直流参数规
直流参数规
直流参数规
直流参数规格表
格表
格表
格表 VCC=
VCC=
VCC=
VCC=9.0
9.0
9.0
9.0V~
V~
V~
V~24.0
24.0
24.0
24.0V
VV
V
VCC
电源电压
7.0
24.0
V
VO
输出端耐压范围
OUT
24.0
V
VIH
高电平输入电压
3.5
VDD
V
VIL
低电平输入电压
GND
1.5
V
IOH
高电平输出电流
VCC=9.0V,SDO=8.0V
1
mA
IOL
低电平输出电流
VCC=9.0V,SDO=1.0V
10
mA
IOLC
恒定输出灌电流
OUTR, OUTG, OUTB =
1.0V
41
mA
TA
工作温度范围
-40
+85
℃
TJ
工作结温范围
-40
+125
℃
交流参数规格表
交流参数规格表
交流参数规格表
交流参数规格表 VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
VCC=3V~5.5V
FCLK
数据时钟频率
DIN
800
KHZ
FOUT
OUT PWM 输出频率
OUTR, OUTG, OUTB
2
KHZ
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
在 VCC=9.0V~24.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=12V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
TM1903
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VOH
高电平输出电压
IOH=-6mA DO
VDD-0.4
VDD
V
VOL
低电平输出电压
IOL=10mA DO
0.4
V
IIN
输入电流
DIN =接 VCC 或 GND
-1
1
uA
ICC0
OUTR, OUTG, OUTB ,DIN,
DO=开路
2.6
3.0
3.4
mA
ICC1
电源电流 VDD
OUTR, OUTG, OUTB ,DIN,
DO=开路,VDD=12V
3
3.4
3.8
mA
IOLC
恒定输出电流
OUTR, OUTG, OUTB 开,=
1.0V 设定恒流值 30H,
TA=25℃
39
40
41
mA
IOLKG
输出漏电流
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
0.1
uA
TPWM
OUT端口占空比周期
OUT接1K上拉电阻
500
us
ΔIOLC0
恒流误差
通道对通道
OUTR, OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±1
±1.5
%
ΔIOLC1
恒流误差
芯片对芯片
OUTR, OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±2
±3
%
ΔIOLC2
线性调整
OUTR, OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V
±0.5
±1
%/V
ΔIOLC3
负载调整
OUTR, OUTG, OUTB =ON
,VOUT“ =1V~3V
±1
±3
%/V
IDDdy“
动态电流损耗
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
DO=开路
6
mA
Rth(j-。)
热阻值
--
79.2
190
℃/W
PD
消耗功率
(T。=25°C)
250
mW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com