Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1913 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1913
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1913 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1913 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.1
3 通道 LED 恒流驱动专用电路
TM1913
2、电源配置
TM1913 可以配置为 DC6~24V 电压供电,但根据输入电压不同,应配置不同的电源电阻,电阻计算
方法:VDD 端口电流按 10mA 计算,VDD 串接电阻 R=(DC-5.5V)÷10mA(DC 为电源电压)。
配置电阻典型值列表如下:
电源电压(DC)
建议电源接口与 VDD 间串接电阻值
5V
无需接电阻,内部稳压管不起作用
6V
50
Ω
9V
350
Ω
12V
650
Ω
24V
1.8K
Ω
3、内控花样
当芯片电源正常,且检测到DIN没有信号输入,或本来信号正常,之后突然丢失300ms左右后,芯片
进入内控模式,进行如下循环闪烁:
OUT端口状态
状态序号
OUTR
OUTG
OUTB
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
3
1
1
0
4
0
0
1
5
1
0
1
6
0
1
1
注:‘0’表示通道关断,‘1’表示通道开通。
如下图,上电后芯片1检测无信号输入,则进入内控模式,RGB进行内控花样变化,同时,DO端口会
自动发送数据给后级芯片,实现同步显示功能。
芯片进入内控模式后,发送数据2048点。
芯片1
芯片2
DIN
DO
DIN
S1
S2
芯片3
DIN
S3
DO
DO
图8
4、如何计算数据刷新速率
数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组RGB通常为一个像素(或一段),
一颗TM1913芯片可以控制一组RGB。
按照正常模式计算:
1bit数据周期为1.25μs(频率800KHz),一个像素数据包括R(8bit)、G(8bit)、B(8bit)共
24bit,传输时间为1.25μs×24=30μs。如果一个系统中共有1000个像素点,一次刷新全部显示的时间
为30μs×1000=30ms(忽略Reset信号时间),即一秒钟刷新率为:1÷30ms≈33Hz。
以下是级联点数对应最高数据刷新率表格:
正常模式
像素点数
最快一次数据刷新时间(ms)
最高数据刷新率(Hz)
1~400
12
83
1~800
24
41
1~1000
30
33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com