Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM1913 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM1913
Description  LED
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM1913 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM1913 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM1913 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
V1.1
3 通道 LED 恒流驱动专用电路
TM1913
极限参数
参数名称
参数符号
极限值
单
位
逻辑电源电压
VDD
-0.4~+7.0
V
DIN 端口电压
Vin
-0.4~VDD+0.7
V
OUT 端口电压
Vout
-0.4~+32.0
V
工作温度范围
Topr
-40~+85
℃
储存温度范围
Tstg
-50~+150
℃
静电 ESD
人体模式(HBM)
3000
V
机器模式(MM)
300
V
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,降低器件的可靠性。我们不建议在其
它任何条件下,芯片超过这些极限参数工作;
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
在-40~+85℃下测试,除非另有说明
TM1913
单位
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
电源电压
VDD
4.5
5.0
6.5
V
DIN 端口电压
Vin
VDD=5V,DIN 串接 1K
Ω电阻
VDD+0.4
V
DO 端口电压
Vdo
VDD=5V,DO 串接 1K
Ω电阻
VDD+0.4
V
OUT 端口电压
Vout
OUT=OFF
24.0
V
电气特性
在 VDD=3.0~5.5V 及工作温度-40~+85℃下测试,
除非另有说明
TM1913
单位
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
高电平输出电压
Voh
Ioh=3mA
VDD-0.5
V
低电平输出电压
Vol
Iol=10mA
0.4
V
高电平输入电压
Vih
VDD=5.0V
3.5
VDD
V
低电平输入电压
Vil
VDD=5.0V
0
1.5
V
高电平输出电流
Ioh
VDD=5.0V,Vdo=4.9V
1
mA
低电平输出电流
Iol
VDD=5.0V,Vdo=0.4V
10
mA
输入电流
Iin
DIN 接 VDD
1
μA
静态电流
IDD
VDD=4.0V,GND=0V,其他
端口悬空
0.5
1.2
1.5
mA
OUT 输出恒定电流
Iout
OUTR,OUTG,OUTB=ON,
Vout=3.0V
17.1
18
18.9
mA
OUT 输出漏电流
Iolkg
OUTR,OUTG,OUTB=OFF,
Vout=24.0V
0.5
μA
通道间恒流误差
ΔIolc0
OUTR,OUTG,OUTB=ON,
Vout=3.0V
±3
%
芯片间恒流误差
ΔIolc1
OUTR,OUTG,OUTB=ON,
Vout=3.0V
±5
%
消耗功率
Pd
Ta=25℃
250
mW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com