Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LNK708 Datasheet(PDF) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # LNK708
Description  HIgh-PrecIsIon ProxImIty Feedback Engine
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

LNK708 Datasheet(HTML) 3 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  LNK708 Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Vref 为 CS 采样阈值电压(典型值为 0.5V)
RCS 为原边电感电流采样电阻
2.2.3、系统频率
工作于断续模式,推荐的系统工作频率应小于
70kHz,系统工作频率计算公式
为:
2
8
N
L
I
V
f
P
LED
LED
×
×
×
=
其中:
N 为变压器原边绕组和次级绕组匝数比
VLED 为 LED 输出电压
ILED 为 LED 输出电流
LP 为变压器原边电感量
2.2.4、前沿消隐
由于存在寄生电容,
MOSFET 在导通瞬间,会产生一个脉冲电流。
内部集成
有前沿消隐功能,当
MOSFET 导通的瞬间,设计有 450ns 的前沿消隐时间,在这段时间内,
电流比较器不工作,避免脉冲电流让电流比较器发生误翻转。
VCS
t
TLEB
2.2.5、LED 开路保护
当
LED 开路时,变压器消磁时间小于
最小消磁时间限制,保护机制将被触发,
功率管被关断,并且自动重启直到异常情况解除。
2.2.6、LED 短路保护
当输出端短路发生时,变压器消磁时间大于
最长时间限制,系统进入打嗝模
式,直到异常情况解除。
2.2.7、过温保护
为了避免温度过高而损坏器件,
内置过温保护功能。当温度高于
150 摄氏度,
关断功率管并锁定,直到
VDD 降到欠压保护关断电压,系统重启。系统检测芯片
温度,当温度降到
130 摄氏度以下,系统重启后才能正常工作。
高精度原边反馈LED 恒流驱动芯片LNK708 L2014-06-K
- 3 -
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn
LNK708
LNK708
LNK708
LNK708
LNK708
LNK708



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com