Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LNK708 Datasheet(PDF) 5 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

Part # LNK708
Description  HIgh-PrecIsIon ProxImIty Feedback Engine
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LINKAGE [Linkage Goston Electronics Co., LTD]
Direct Link  http://www.linkage.cn/
Logo LINKAGE - Linkage Goston Electronics Co., LTD

LNK708 Datasheet(HTML) 5 Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD

  LNK708 Datasheet HTML 1Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 2Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 3Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 4Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 5Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 6Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 7Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD LNK708 Datasheet HTML 8Page - Linkage Goston Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
3、电特性
3. 1、极限参数
除非另有规定,
Tamb= 25℃
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VDD
-0.3~19
V
功率管漏端
VD
-0.3~650
V
低压模拟端口
VCS
-0.3~7
V
功耗
PDMAX
SOP8
0.45
W
热阻
θJA
SOP8
145
℃
/W
工作结温
TJ
-45~150
℃
储存温度
TSTG
-65~150
℃
ESD(HBM)
2
kV
3. 2、电特性
除非另有规定,
Tamb= 25℃,VDD=14V
符号
参数说明
条件
最小
典型
最大
单位
电源电压
VDD
输入电压
-
14
17
V
VDD-TH
启动电压
VDD 上升
13
14
15
V
VDD-OFF
VDD 欠压保护阈值
VDD 下降
-
9
-
V
VDD-CLAMP
VDD 箝位电压
-
15
17
V
工作电流
IST
启动电流
VDD=12V
-
55
100
μA
IOP
典型工作电流
Fop=70kHz
-
130
250
μA
电流采样
VCS_TH
电流检测阈值
485
500
515
mV
TLEB
电流采样前沿消隐时间
-
450
-
ns
TDELAY
关断延迟
-
250
-
ns
最大占空比
DMAX
系统最大占空比
-
45
-
%
开关频率
Fmin
最小工作频率
-
5
-
KHz
Fovp
输出开路保护频率
-
90
-
KHz
过温保护
TSD
过温关断温度
-
150
-
℃
TSD_HYS
过温关断延迟
-
20
-
℃
转下页
高精度原边反馈LED 恒流驱动芯片LNK708 L2014-06-K
- 5 -
注:如需最新资料或技术支持,请与我们联系
sale@linkage.cn
业务电话:400-033-6518
www.linkage.cn



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com