Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM7706 Datasheet(PDF) 21 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7706
Description  16 bit Analog-dIgItal converter
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7706 Datasheet(HTML) 21 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Back Button TM7706 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 39 page
background image
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
-21-
16 bit 模数转换器
TM7706
频率为 1 MHz 时,第一陷波频率的可编程范围为 20Hz~200Hz ,-3dB 频率的范围为
5.24Hz~52.4Hz。
图 10 是 TM7706 的基本连接电路图,如图所示,模拟电压为+5V;精密的+2.5V 基准
电压 AD780 为器件提供基准源。在数字信号这边,器件被配置成三线工作,CS 接地。石
英晶体或陶瓷谐振器提供主时钟源。在绝大多数情况下,需要在晶体或谐振器上连接一个电
容器以保证在基本工作频率的泛音时,不产生振荡。电容器的电容值随制造商的要求而变化。
此配置同样适用于 TM7706。
图 10
TM7706 的基本连接电路图
十九、模拟输入
TM7706 包括 3 个伪差分模拟输入对,AIN 1 、AIN2 和 AIN3,这些输入对以器件的
COMMON 输入端为参考。
在非缓冲模式下,共模输入范围是从 GND 到 VDD。模拟输入电压的绝对值处在
GND-30mV 和 VDD+30mV 之间。这就表明器件可以处理所有增益的单、双极性输入信号。
25℃时,在不使性能下降的情况下,模拟输入可以达到绝对电压 GND-200mV,但漏电流
(leakage -current )随温度上升而显著增大。在缓冲模式下,模拟输入端能处理更大的电
源阻抗,但绝对输入电压范围被限制在 GND+50 mV 到 VDD+30mV 之间,它还限制共模输
入范围。这就是说,在缓冲模式下,双极性输入范围的容许增益要受到限制。须仔细设置共
模电压和输入电压范围,以确保它们不超出上述极限,否则,器件的线性性能将会降级。
非缓冲模式下,模拟输入端直接连接 7pF 的采样电容器,CSAMP 。直流输入漏电流的
最大值为 1nA。其结果是,模拟输入端连接了一个以输入采样速率转换的动态负载 (见图
11 )
。采样速率取决于主时钟频率和选定的增益值。在每个输入循环中,CSAMP 由 AIN (+)
充电,然后向 AIN(-)放电。开关的有效接通电阻(RSW)的典型值是 7kΩ。
TM 7706



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com