Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM7706 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

Part # TM7706
Description  16 bit Analog-dIgItal converter
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TITAN [Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.titanmec.com/index.php/en/
Logo TITAN - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

TM7706 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd.

  TM7706 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. TM7706 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Titan Micro Electronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 39 page
background image
©Titan Micro Electronics
www.titanmec.com
-3-
16 bit 模数转换器
TM7706
编号
名
称
功
能
1
SCLK
串行时钟,施密特逻辑输入。将一个外部的串行时钟加于这一
输入端口,以访问 TM7706 的串行数据。该串行时钟可以是连
续时钟以连续的脉冲串传送所有数据 。反之 ,它也可以是非
连续时钟 ,将信息以小批型数据发送给 TM7706
2
MCLK IN
为转换器提供主时钟信号。能以晶体/谐振器或外部时钟的形式
提供。晶体/谐振器可以接在 MCLK IN 和 MCLK OUT 二引
脚之间。此外,MCLK IN 也可用 CMOS 兼容的时钟驱动,
而 MCLK OUT 不连接。时钟频率的范围为 500kHz~5MHz
3
MCLK OUT
当主时钟为晶体/谐振器时,晶体/谐振器被接在 MCLK IN 和
MCLK OUT 之间。
如果在 MCLK IN 引脚处接上一个外部时钟,
MCLK OUT 将提供一个反相时钟信号。
这个时钟可以用来为外
部电路提供时钟源,且可以驱动一个 CMOS 负载。如果用户
不需要,MCLK OUT 可以通过时钟寄存器中的 CLK DIS 位关
掉。这样,器件不会在 MCLK OUT 脚上驱动电容负载而消耗
不必要的功率
4
CS
片选,低电平有效的逻辑输入,选择 TM7706。将该引脚接为
低电平,TM7706 能以三线接口模式运行 (以 SCLK、DIN 和
DOUT 与器件接口)
。在串行总线上带有多个器件的系统中,
可由 CS 对这些器件作出选择,或在与 TM7706 通信时,CS 可
用作帧同步信号
5
RESET
复位输入。低电平有效的输入,将器件的控制逻辑、接口逻辑、
校准系数、数字滤波器和模拟调制器复位至上电状态
6
AIN2(+)[AIN1]
对于 TM7706,模拟输入通道 1 的输入端
7
AIN1(+)[AIN2]
对于 TM7706,模拟输入通道 2 的输入端
8
AIN1(-)[COMMON]
对于 TM7706,COMMON 输入端,模拟通道 1、2、3 的输入
以此输入端为基准
9
REF IN(+)
基准输入端。TM7706 差分基准输入的正输入端。基准输入是
差分的,并规定 REF IN (+)必须大于 REF IN (-)。REF
IN (+)可以取 VDD 和 GND 之间的任何值
10
REF IN(-)
基准输入端。TM7706 差分基准输入的负输入端。REF IN(- )
可以取 VDD 和 GND 之间的任何值,且满足 REF IN(+ )大于
REF IN (- )
11
AIN2(-)[AIN3]
对于 TM7706,模拟输入通道 3 输入端
12
DRDY
逻辑输出。这个输出端上的逻辑低电平表示可从 TM7706 的数
据寄存器获取新的输出字。完成对一个完全的输出字的读操作
后,DRDY 引脚立即回到高电平。如果在两次输出更新之间,
不发生数据读出,DRDY 将在下一次输出更新前 500 ×tCLKIN
时间返回高电平。当 DRDY 处于高电平时,不能进行读操作,
以免数据寄存器中的数据正在被更新时进行读操作。当数据被
更新后,DRDY 又将返回低电平。DRDY 也用来指示何时
TM7706 已经完成片内的校准序列



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com