Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1550 Datasheet(PDF) 5 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1550
Description  High Accuracy ContaInment / Constant Flow Control
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1550 Datasheet(HTML) 5 Page - Billiton Ltd.

  TP1550 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.1
电性能参数
25
A
TC
=°
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
恒压输出电压
o
V
4.9
5
5.1
V
恒流限压范围
Vo Lmt
1.1
5
V
LED 端最大下
拉电流
max
I
7
mA
电压环路放大
器跨导
V
G
0.03
A/V
恒流阈值电压
()
RS th
V
95
100
105
mV
o
V =4.5V
30
工作电流
s
I
o
V =5.5V
60
uA
功能模块框图
+
-
-100mV
电流环路
放大器
Vref=1.0V
电压环路
放大器
GND
Vo
LED
Rs
+
0.8MΩ
3.2MΩ
R1
R2
极限下拉电流
7mA
50Ω
基准与偏置电路
图
3 功能模块框图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com