Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1550 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1550
Description  High Accuracy ContaInment / Constant Flow Control
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1550 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1550 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.1
特性曲线
图
4 输出电压温度特性
图
5 限流电压温度特性
功能描述
TP1550 是一款可用于充电器适配器中的恒压恒流控制芯片,该芯片外围器件极少,能够替代
TL431,搭配光耦和反激控制芯片,能够完成高精度恒压恒流控制(恒压精度:±2%,恒流精度:
±
5%),达到大多数适配器应用需求。
(1)恒压控制
TP1550 芯片内部功框图 3 中,内部集成恒压反馈环路。输出电压 VO 经过电阻分压与基准电压
进行误差放大,误差放大器输出信号控制
LED 端口的电流大小。当输出电压 VO 降低时,LED 端口
电流降低,从而控制光耦反馈至
AC-DC 反激控制芯片调节系统工作频率(或占空比)实现负反馈。
(2)恒流控制
TP1550 芯片内部集成恒流反馈环路,芯片外围电路图如图 6 所示。
TP1550
LED
Rs
GND
Vo
output
Ro
817
O
I
图
6 芯片外围电路图
恒流大小为:
100
CC
O
O
mV
II
R
==
当负载电流小于
CC
I
,系统工作在恒压输出状态。负载电流达到恒流
CC
I
时,系统进入恒流状
态,输出电压
O
V 下降。其输出电压电流特性曲线如图 7 所示,输出电压
O
V 在 5V 至 1.1V 范围内实



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com