Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP1550 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1550
Description  High Accuracy ContaInment / Constant Flow Control
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1550 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1550 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP1550 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.1
现精确的恒流控制。
图
7 输出电压电流特性曲线
光耦补偿
TP1550 与 AC-DC 芯片搭配应用时,在光耦的反馈端(即光耦的集电极与发射极之间)需接补
偿电阻与电容,提高系统的稳定性以及响应速度。
配合本公司的
TP1001,光耦电流在 0.3-0.6mA 左右, 需接 2KΩ电阻与 0.22μF-0.47uF 电容。
搭配其他公司芯片,光藕工作电流在
0.6-1.5mA 我司推荐电容值范围为 0.47uF~1uF 的补偿电
容
,电阻值范围为 500Ω~2KΩ的补偿电阻,根据不同的 AC-DC 主控芯片要求自行调配。
补偿电容越大
,补偿电阻越大,系统越稳定;补偿电容越小,补偿电阻越大,负载瞬态响应越快。
典型应用指导
以下应用方案的
AC-DC 芯片均以本公司的 TP1001 为例,详见 TP1001 的规格书。
(1)恒流恒压方案:以 5V/2A 为例
系统特性:
5V/2A 方案搭配 TP1001AC/DC 控制芯片,其外围电路简单,如图 8 所示,系统成本较低,且
恒压恒流控制精度高(恒压精度:±
2%,恒流精度:±5%。采用 431 时恒压精度为±3%,且在分
压电阻以及
431 均为±1%的精度时),大负载时,瞬态响应快,跌落<200mV。
此方案
C7 采用 680μF*2 电容,输出 5V/2A 时,输出纹波 100mV。
图
8 5V/2A 电源适配器原理图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com