Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM05MTS Datasheet(PDF) 7 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM05MTS
Description  High precision CC/CV primary side control power switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM05MTS Datasheet(HTML) 7 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM05MTS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM05MTS(文件编号:S&CIC1068)
高精度 CC/CV 原边控制功率开关
第 7 页 共 8 页
 射灯变压器规格
结构图:
骨架类型
PIN 数目
针距
排距
备注
EE19 卧式、PC40
4+4
5.0mm
12.8mm
卧式
原理图:
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Ti tl e
Number
Rev isi on
Si ze
B
Dat e:
24-Nov-2012
Sheet o f
Fi le:
E: \变压器设计\变压器设计原理图.Ddb
Drawn By:
1
4
3
2
5
8
1
2
3
4
5
6
7
8
脚朝上
N1初级
N2反馈
N3次级
N1初级
N3次级
N2反馈
胶带
胶带
胶带
骨架
绕制要求:
绕组
绕制要求
匝数
圈数*根数
N1 初级
从 Pin4 起到 Pin1 收、密绕
126Ts
Ø0.16*1P
N3 次级
从 Pin5 起到 Pin8 收、密绕、
57Ts
Ø0.30*2P
N2 反馈
从 Pin3 起到 Pin2 收、居中均匀绕
21Ts
Ø0.20*1P
备注:1、PIN6、7OUT;
2、线包包黄色玛拉胶纸,绕线时请注意绕线方向,避免绕组起收脚交叉,绕线必须平整;
3、磁芯加气隙,真空锓油,烤箱烘干,另变压器骨架上需贴上名称和供应商标签以方便区分
4、变压器磁芯及骨架需点胶;
电气要求:
1、 电感量:Lp(N1)1.4mH±10%;
2、 漏感量:Ls(N1)≦600uH;
3、 耐压:PRI(初级 N1)---SEC(次级 N3)3000VAC/5ma/60s
PRI(初级 N1)/SEC(次级 N3)---CORE 磁芯
1500VAC/5ma/60s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com