Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM05MTS Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM05MTS
Description  High precision CC/CV primary side control power switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM05MTS Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM05MTS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM05MTS(文件编号:S&CIC1068)
高精度 CC/CV 原边控制功率开关
第 1 页 共 8 页
一、
概述
FM05MTS 适合于低成本,高精度要求的恒流恒压(CC/CV)应用。恒流恒压环无语光耦,TL431 和补偿电路,内
部集成 700V 功率管,降低系统的成本。FM05MTS 可以满足输出电压±5%的量产精度。极低的启动电流,准谷底检测
可以轻松满足 EPA2.0 的低效要求。输出线缆的电压补偿可以根据客户的要求进行调节,大大方便了客户对系统的设计。
FM05MTS 还集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐,过压保护,过流保护,环路开路保护,输出短路保护,极大
增加了系统的稳定性。FM05MTS 是 SOP-8 的封装,内置 1N60 功率 MOS 管。
二、
特点
±5%的恒压精度,±10%的恒流精度
内置功率 MOS 管
频率随即抖动低 EMI 干扰
可调节输出线补偿电压
低启动电流(5µA)
内置软起动
内置输入电压补偿
逐周期的电流限制
反馈过压保护(OVP)
反馈环路开路保护
输出短路保护
内置 MOS 功率管
适合于做 5V/1A 充电器
三、
产品应用
手机或无线电话充电器
小功率适配器
小功率 LED
四、
引脚定义
引脚图
管脚
名称
主要描述
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
8-Jan-2013
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\FM05MTS.ddb
Drawn By:
1
2
3
4
5
6
7
8
GND
VCC
FB
CS/E
C
C
CABLE
CABLE
SOP-8(FM05MTS)
1
GND
芯片地
2
VCC
芯片工作电压
3
FB
输出电压的反馈管脚
4
CS/E
原边电流检测管脚
5
C
功率 MOS 管漏极端
6
C
功率 MOS 管漏极端
7
CABLE
外接电阻电容,调整输出线的补充电压
8
CABLE
外接电阻电容,调整输出线的补充电压


Similar Part No. - FM05MTS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Formosa MS
FM05100-M FORMOSA-FM05100-M Datasheet
80Kb / 2P
Chip Schottky Barrier Diodes - Chip Schottky Barrier Diodes
FM05100-MH1 FORMOSA-FM05100-MH1 Datasheet
62Kb / 7P
Chip Schottky Barrier Rectifier
FM0520-M FORMOSA-FM0520-M Datasheet
80Kb / 2P
Chip Schottky Barrier Diodes - Chip Schottky Barrier Diodes
FM0520-N FORMOSA-FM0520-N Datasheet
79Kb / 2P
Chip Schottky Barrier Diodes - Silicon epitaxial planer type
FM0530-M FORMOSA-FM0530-M Datasheet
80Kb / 2P
Chip Schottky Barrier Diodes - Chip Schottky Barrier Diodes
More results

Similar Description - FM05MTS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Unisonic Technologies
UPSS1650 UTC-UPSS1650 Datasheet
206Kb / 7P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
UCS3654 UTC-UCS3654 Datasheet
217Kb / 9P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
USRB01 UTC-USRB01 Datasheet
199Kb / 7P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
USRB02 UTC-USRB02 Datasheet
224Kb / 7P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
USRB01 UTC-USRB01_16 Datasheet
141Kb / 7P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY SIDE SWITCH
UCS3654 UTC-UCS3654_16 Datasheet
226Kb / 9P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
UCSR3651S UTC-UCSR3651S_16 Datasheet
247Kb / 9P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
USR3651S UTC-USR3651S_18 Datasheet
261Kb / 9P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
USRB01A UTC-USRB01A Datasheet
218Kb / 7P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY SIDE SWITCH
USR3651 UTC-USR3651 Datasheet
242Kb / 8P
HIGH PRECISION CC/CV PRIMARY-SIDE PWM POWER SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com