Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM05MTS Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM05MTS
Description  High precision CC/CV primary side control power switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM05MTS Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM05MTS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM05MTS Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
FM05MTS(文件编号:S&CIC1068)
高精度 CC/CV 原边控制功率开关
第 5 页 共 8 页
二极管
IN4007
DO-41
PCS
4
D1-D4
二极管
FR107
DO-41
PCS
2
D5、D6
二极管
SR5100
DO-27
PCS
2
D7、D8
IC
FM06MTD(DIP-8)
PCS
1
IC1
发光二极管
¢3mm 白发红、普亮、短脚
PCS
1
LED1
色环电感
1000uH
0510
PCS
1
L1
工字电感
10uH
¢3mm 电流要能过 3A
PCS
1
L2
变压器
FM05MTS
PCS
1
T1
电子线
¢1.5*40mm 红色
PCS
3
AC、V+
电子线
¢1.5*40mm 黑色
PCS
1
V-
射灯 BOM 表
序号
元件名称
型号&规格
单位
用量
位置
1
PCB
FM05MTS-12W LED 1.2mm 玻纤板
PCS
1
50*21.5mm
2
贴片电阻
1M
1206
5%
PCS
2
R1a、R1b
3
贴片电阻
100K
1206
5%
PCS
1
R2
4
贴片电阻
1.8R
1206
5%
PCS
1
R3a
5
贴片电阻
1.3R
1206
5%
PCS
1
R3b
6
贴片电阻
30K
0805
5%
PCS
1
R4
7
贴片电阻
6.8K
0805
5%
PCS
1
R5
8
贴片电阻
10K
0805
5%
PCS
1
R7
9
贴片电容
10nF/50V
0805
20%
PCS
1
C4
10
电解电容
10uF/400V
10*16
20%
PCS
1
C1
11
电解电容
10uF/50V
5*11
20%
PCS
1
C3
12
电解电容
100uF/63V
8*12
20%
PCS
2
C5、C6
13
绦纶电容
472/250V
5%
PCS
1
C2
14
贴片二极管
M7
DO-214AC
PCS
4
D1-D4
15
贴片二极管
RS1M
DO-214AC
PCS
2
D5、D6
16
贴片二极管
HER208
DO-15
PCS
1
D7
17
IC
FM05MTS
SOP-8
PCS
1
IC1
18
变压器
FM05MTS-12W LED
PCS
1
T1
19
电子线
¢1.5*40mm 红色
PCS
3
AC、V+
20
电子线
¢1.5*40mm 黑色
PCS
1
V-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com