Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM7607 Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM7607
Description  Non-isolated step-down four-stage dimming LED constant current driver IC based on wall switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM7607 Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM7607 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM7607 文件编号:S&CIC1353)
基于墙壁开关非隔离降压型四段调光
LED 恒流驱动 IC
www.superchip.cn
第
2 页 共 6 页
Version 1.0
电气参数(无特别说明情况下:V
CC=15V,TA=25℃,)
符号
描述
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
VCC_CLAMP
VCC 钳位电压
1mA
16.8
V
VCC_ON
VCC 启动电压
VCC 上升
13.8
V
VCC_UVLO
VCC 欠压保护阈值
VCC 下降
9
V
IST
VCC 启动电流
VCC=VCC_ON-1V
120
200
uA
IOP(NF7601A)
VCC 工作电流
FOP=70KHz
450
1150
uA
电流采样
VCS_TH
电流检测阈值
388
400
412
mV
VCS_SHORT
短路时电流检测阈值
输出短路
200
mV
TLEB
前沿消隐时间
500
nS
TDELAY
芯片关断延迟
200
nS
内部控制
TOFF_MIN
最小退磁时间
4.5
uS
TOFF_MAX
最大退磁时间
240
uS
TON_MAX
最大开通时间
40
uS
VROVP
ROVP PIN 电压
0.5
V
过热保护
TREG
过热保护温度
150
℃
基于墙壁开关的调光
注
1
FPWM_DIM
PWM 模式的调光频率
0.5
1
2
KHz
CAP
记忆电容
1
4.7
10
uF
注
1:FM7607 为 ANALOG 模式调光,不需要考虑 PWM 调光频率,无 PWM 模式调光所引起的音频噪声的问
题;
2:记忆电容可以根据实际应用需要记忆的时间来设置。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com