Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM7607 Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM7607
Description  Non-isolated step-down four-stage dimming LED constant current driver IC based on wall switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM7607 Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM7607 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM7607 文件编号:S&CIC1353)
基于墙壁开关非隔离降压型四段调光
LED 恒流驱动 IC
www.superchip.cn
第
4 页 共 6 页
Version 1.0
过压保护电阻的设置
开路保护电压可以通过ROVP引脚电阻来设置,ROVP引脚电压为0.5V。当LED开路时,输出电压逐渐上升,退
磁时间变短。因此可以根据需要设定的开路保护电压,来计算退磁时间Tovp。
其中, Vcs是CS关断阈值(400mV) Vovp是需要设定的过压保护点 然后根据Tovp时间来计算Rovp的电阻值,公式
如下:
Rovp=≈15*Tovp*10
6(kohm)
过温调节功能
FM7607具有过热调节功能,在驱动电源过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和温升,使电源温度保
持在设定值,以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为150℃。
PCB板走线示意图
BOM表
FM7607——36W*2
序号
元件名称
型号&规格
单位
用量
位置
备注
1
贴片电阻
1.5R
1206
1%
PCS
2
R10、R2
2
贴片电阻
1.8R
1206
1%
PCS
2
R3、R5
3
贴片电阻
100K
0603
5%
PCS
2
R9、R8
4
贴片电阻
100K
1206
5%
PCS
2
R11、R12
5
贴片电阻
200K
0603
5%
PCS
1
R6
6
贴片电容
4.7uF/25V
0805
X7R
PCS
1
C7
7
贴片电阻
150K
1206
5%
PCS
2
R1/R4
8
聚乙烯
104J
400V
PCS
1
C1
9
电解电容
22UF/400V 13*22
20%
PCS
1
C2
10
电解电容
10UF/25V
4*8
20%
PCS
1
C3
11
电解电容
10UF/160V 8*12
20%
PCS
2
C5/C4
12
插件二极管
IN4007
DO-41
PCS
4
D1/2/3/4
13
插件二极管
IN5399
DO-15
PCS
1
D5



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com