Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FM7607 Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # FM7607
Description  Non-isolated step-down four-stage dimming LED constant current driver IC based on wall switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

FM7607 Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  FM7607 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. FM7607 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FM7607 文件编号:S&CIC1353)
基于墙壁开关非隔离降压型四段调光
LED 恒流驱动 IC
www.superchip.cn
第
5 页 共 6 页
Version 1.0
14
插件二极管
SF28
DO-15
PCS
2
D6/D8
15
贴片 MOS 管
FM2N50
SOT223-M
PCS
2
Q1/Q2
16
插件保险管
2A/250V
PCS
1
FR
17
电子线
红色
PCS
3
LED+/L/N
18
电子线
白色
PCS
1
Y-
19
电子线
黑色
PCS
1
W-
20
IC
FM7607
SOP-16
PCS
1
IC1
21
变压器
EE16-1.8mH/190T*0.3mm
PCS
2
TA/TB
22
PCB 板
PCS
变压器规格
1、 结构图
骨架类型
PIN 数目
脚距
排距
备注
EE16 立式 PC40
5+5
3.7mm
11mm
Ae=19.2 mm ²
2、 原理图
1
5
6
10
骨架
N1
胶带
N1
L
5
6
绕线起点
2 3 4
7
8
9
EE16 立式底部朝上
3、 绕制要求
绕组
绕制要求
匝数
线径
*根数
N1
从
Pin5 起到 Pin6 收、密绕
190Ts
0.3*1P
备注:
a)
绕线时注意每层线圈表面平整,注意漆膜的保护,避免高压出线头交叉。
b)
变压器表面干净整洁,尺寸不影响安装,所有绕组引脚必须浸锡处理。
c)
气隙在磁芯中柱位置,用淡蓝色胶带包
3Ts。
d)
产品真空浸油,烘干处理。
e)
PIN3、PIN7、PIN8、PIN9 脚拔除。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com