Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG2136 Datasheet(PDF) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG2136
Description  Three-phase semI-brIdge circuit drive chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2136 Datasheet(HTML) 4 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

  EG2136 Datasheet HTML 1Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 2Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 3Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2136 芯片数据手册 V1.0
三相半桥电路驱动芯片
2016 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
4 / 12
EG2136 芯片数据手册 V1.0
1. 特点
高端悬浮自举电源设计,耐压可达
600V
适应
5V 或者 3.3V 输入电压
输出电流能力
+0.2A/-0.35A
欠压保护
使能控制
输入输出相反
外部设置清理时间
高低端通道匹配
过流保护关断六通道输出
集成三个独立的半桥驱动器
内建死区控制电路
自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
封装形式:
SOP28L
2. 描述
EG2136 是用作 N 型功率 MOSFET 和 IGBT 等高压、高速功率器件的三相栅极驱动电路,主要包含三个独
立的半桥驱动电路。内置死区时间,可确保功率管上下桥臂不会同时导通。内置输入信号滤波,防止噪声
干扰。提供外部使能控制可同时关断六通道输出。此外,它还具有欠压保护和过流保护功能,出现异常时
立即关断六通道输出。
3. 应用领域
三相电机驱动
DC-AC 逆变
开关电源
空调、冰箱、洗衣机



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com