Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG2136 Datasheet(PDF) 9 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG2136
Description  Three-phase semI-brIdge circuit drive chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2136 Datasheet(HTML) 9 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG2136 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 13Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2136 芯片数据手册 V1.0
三相半桥电路驱动芯片
2016 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
9 / 12
VBS 静态电流
IBS
VIN=5
-
30
-
uA
悬浮浮动电源漏电流
ILK
VB1,2,3=VS1,2,3=600V
-
-
50
uA
EN 使能关闭电流
IEN
VEN=0
-
-
1.0
uA
IO 输出拉电流
IO+
Vo=0V,VIN=VIH
PW≤10uS
200
-
mA
IO 输出灌电流
IO-
Vo=12V,VIN=VIL
PW≤10uS
350
-
mA
高电平输出电压
VOH
IO=25 mA
14.2
V
低电平输出电压
VOL
IO=25 mA
0.2
V
RCIN 低通电阻
RONRCIN
50
100
Ω
FAULT低通电阻 RONFAULT
50
100
Ω
输出上升沿时间
tr
125
190
nS
输出下降沿时间
tf
50
75
nS
输出上升沿延时时间
ton
300
425
550
nS
输出下降沿延时时间
toff
250
400
550
nS
EN 使能关闭延时时间
tEN
VIN,VEN=0V 或 5V
300
450
600
nS
ITRIP 过流保护延时
tITRIP
VITRIP=5V
500
750
1000
nS
ITRIP 前沿消隐时间
tbl
VIN=0V 或 5V ,VITRIP=5V
100
150
-
nS
ITRIP 到
FAULT传输延迟时间 tFLT VIN=0V或5V,VITRIP=5V 400 600 800 nS
输入滤波时间
tFILIN
VIN=0V 或 5V
100
200
-
nS
RCIN 重置时间
tFLTCLR
VIN=0V 或 5V ,VITRIP=0V
1.3
1.65
2
mS
死区时间
DT
VIN=0V 或 5V
220
290
360
nS
高低端延时匹配
MT
-
40
75
nS
三通道导通和关闭延时匹配
MDT
-
25
70
nS
输入和输出脉冲宽度匹配
PM
|pwin-pwout|
-
40
75
nS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com