Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

EG2136 Datasheet(PDF) 8 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Part # EG2136
Description  Three-phase semI-brIdge circuit drive chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EGMICRO [Jingjing Microelectronics Co., Ltd]
Direct Link  http://www.egmicro.com/
Logo EGMICRO - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

EG2136 Datasheet(HTML) 8 Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd

Back Button EG2136 Datasheet HTML 4Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 5Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 6Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 7Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 8Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 9Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 10Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 11Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd EG2136 Datasheet HTML 12Page - Jingjing Microelectronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
屹晶微电子有限公司
EG2136 芯片数据手册 V1.0
三相半桥电路驱动芯片
2016 ©屹晶微电子有限公司 版权所有
www.EGmicro.com
8 / 12
电源
VCC
-
-0.3
25
V
地
VSS
-
VCC-25
VCC+0.3
V
高通道逻辑信号
输入电平
HIN1,2,3 -
-0.3
6
V
低通道逻辑信号
输入电平
LIN1,2,3 -
-0.3
6
V
RCIN 输入电压
VRCIN
-
VSS-0.3
VCC+0.3
V
FAULT输入电压 VFAULT - VSS-0.3 VCC+0.3 V
EN 输入电压
EN
-
VSS
6
V
ITRIP 输入电压
ITRIP
-
VSS
6
V
TA
环境温度
-
-40
125
℃
Tstr
储存温度
-
-55
150
℃
TL
焊接温度
T=10S
-
300
℃
注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。
7.2 典型参数
无另外说明,在 TA=25℃,VCC=VBS1,2,3=15V,VS1,2,3=VSS=COM,CL=1nF
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
电源
VCC
10
-
20
V
输入逻辑信号高电位
VIH
HIN1,2,3=LIN1,2,3 3.0 - - V
输入逻辑信号低电位
VIL
HIN1,2,3=LIN1,2,3 - - 0.8 V
EN 使能电压
VTH+
-
-
3.0
V
EN 使能电压
VTH-
0.8
-
-
V
ITRIP 过流检测电压
VITTH
0.37
0.46
0.55
V
ITRIP 过流迟滞电压
VITHYS
-
0.07
-
V
RCIN 端检测电压
VRCINTH
-
8
-
V
RCIN 端迟滞电压
VRCINHYS
-
3
-
V
VCC/VBS 欠压复位电压
VCCUV+
VBSUV+
8.0
8.9
9.8
V
VCC/VBS 欠压检测电压
VCCUV-
VBSUV-
7.4
8.2
9.0
V
VCC/VBS 欠压迟滞电压
VCCUVH
VBSUVH
0.3
0.7
-
V
静态电流
Icc
VIN=5,VCC=15V
-
1.0
1.5
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com