Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU18MB86 Datasheet(PDF) 38 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU18MB86
Description  MTP ROM 8 RISC MCU
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU18MB86 Datasheet(HTML) 38 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU18MB86 Datasheet HTML 34Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 35Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 36Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 37Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 38Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 39Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 40Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 41Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 42Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 109 page
background image
标准功能
R
RE
EV
V..1
1..3
3
第
第 3388 页
页,
,共
共 110099
页
页
CSU18MB86 系列
2.5.1
数字 I/O 口、URAT 接口、外部中断输入与蜂鸣器输出:PT1[2:0]
D
Q
LOAD
CK
Databus[7:0]
PT1PU[2:0]
PT1[2:0]
PT1EN[2:0]
Write
AR==PT1
READ&AR==PT1
图 2-15 PT1[2:0] 功能框图
GPIO1 口(PT1[2:0])功能框图如上图
X
所示。GPIO的主要功能是用于数据总线与接口之间的交
换。通过控制寄存器标志PT1EN[2:0]以决定接口是输入或输出。输入与输出功能及相关的功能解释如
下。
输入
GPIO1 接口 bit 2~bit 0(PT1[2:0])可用于输入数字。当 PT1EN[n]置为 0 时,PT1[2:0]设置为数字
输入。
PT 1[0]和 PT 1[2]可设置为外部中断 0 输入,PT 1[1]可设置为外部中断 1 输入;PT 1[0]也可设置为
串口输入。
输出
CSU18MB86 系列通过内部 D 触发器输出数字信号。当程序通过 PT1 输出数据时,数据首先被发
送到数据总线,当有写信号及 AR(CSU18MB86 系列内部器件地址指针)指向 PT1 时,然后 D 触发器
会锁存数据从 PT1 口输出。
PT 1[1]可设置为串口输出,PT 1[2]可设置为蜂鸣器输出。
上拉电阻
CSU18MB86 系列在 PT1 口集成内部上拉电阻功能,上拉电阻大约为 60KΩ(上拉电流大约为
50uA。当程序要运行至睡眠模式之前,须禁止 PT1PU)。可通过控制寄存器标志 PT1PU[2:0]决定是否
连接上拉电阻。当接上拉电阻时,输入数据默认为高(即为 1)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com