Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU18MB86 Datasheet(PDF) 28 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU18MB86
Description  MTP ROM 8 RISC MCU
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU18MB86 Datasheet(HTML) 28 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU18MB86 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 26Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 27Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 28Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 29Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 30Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 31Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 32Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 109 page
background image
标准功能
R
RE
EV
V..1
1..3
3
第
第 2288 页
页,
,共
共 110099
页
页
CSU18MB86 系列
2.3.6 蜂鸣器时钟(仅 CSU18MB86-SSOP24 支持)
表 2-12 蜂鸣器时钟寄存器列表
地址
名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
上电复位值
15h
PCK
S_BEEP[1:0]
u000000u
27H
PT1CON
BZEN
E1M[1:0]
E0M[1:0]
0uuu0000
CSU18MB86 系列有一个蜂鸣器时钟用于蜂鸣器源,通过 BZEN 寄存器位使能蜂鸣器功能。用户通
过设置 S_BEEP 寄存器标志位来改变蜂鸣时钟,设置如下图。
时钟分
频
S_BEEP[1:0]
PT1.2
ICK
BZEN
图 2-11 蜂鸣器时钟选择示意图
表 2-13 蜂鸣器时钟选择列表
S_BEEP
时钟源(KHz)
BEEP CLOCK(KHz)
0
0
ICK
16000
ICK/1024
16
0
1
ICK
16000
ICK/2048
8
1
0
ICK
16000
ICK/4096
4
1
1
ICK
16000
ICK/8192
2
备注:上表蜂鸣器的时钟是参考 ICK=16MHz 来计算的,对于 ICK=14.7456MHz 可依比例计算获
得。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com