Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU18MB86 Datasheet(PDF) 2 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU18MB86
Description  MTP ROM 8 RISC MCU
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU18MB86 Datasheet(HTML) 2 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

  CSU18MB86 Datasheet HTML 1Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 2Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 3Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 109 page
background image
产品概述
R
RE
EV
V..1
1..3
3
第
第 22 页
页,
,共
共 110099 页
页
CSU18MB86 系列
8 位 MTP ROM 单片机产品介绍
高性能的 RISC CPU
8 位单片机 MCU
内置 8k×16Bits 的 MTP 程序存储器(烧录次
数不低于 1000 次)和 128Bytes EEPROM(烧
录次数不低于 10000 次)
488 字节数据存储器(SRAM):需要翻页
43 条指令、8 级存储堆栈
最快指令周期为:2MHz(默认值)、1MHz、
500kHz、250kHz
振荡器
内置 14.7456MHz/16MHz 振荡器
内置 3kHz WDT 振荡器
可外接 32768Hz 晶振作为 RTC 时钟,由
PT4.0/PT4.1 口输入
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位延迟定时器(39ms)
内带低电压复位(LVR)
定时器 0
-可编程预分频的 8 位的定时器
定时/计数器 1
-可编程预分频的 8 位的分频器
看门狗定时器(3K WDT)
外设特性
最多 15 个双向 I/O 口(PT1:4 个、PT2:8 个、
PT4:3 个,其中 PT2 可以用作 LED 驱动口)
7 个 内 部 中 断 : 24bit-ADC 、 10bit-ADC 、
UART 接收/发送、TIMER0、TIMER1、RTC
中断
2 个外部中断:
INT0:PT1.0 或 PT1.2 或 PT2.0
INT1:PT1.1 或 PT1.3 或 PT2.1 或 PT4.1
7 个 具 有 唤 醒 功 能 的 输 入 口 : PT1.0 、
PT1.1 、 PT1.2 、 PT1.3 、 PT2.0 、 PT2.1 、
PT4.1
1 路蜂鸣器:由 PT1.2 输出,电流能力 6mA
1 路输入全差分 24bit Sigma-Delta 型 ADC,
ADC 采 样 频 率 可 选 : 250kHz 、 500kHz
(参考 ICK=16MHz 计算值)
PGA 可选:1、16、64、128 倍 ,
速率可选: 30Hz 、 60Hz 、 120Hz 、
240Hz、480Hz、960Hz、1920Hz、3840Hz
内置温度传感器
内置 10 位 ADC,用来测量电池电压,信号
由 PT2.2 口输入
具有 RTC 功能,可以显示年、月、日、星
期、小时、分、秒信息,无闹钟功能
低电压检测(LVD)引脚:PT1.3
1 路 UART:PT1.0/1.1,波特率 19200/9600
内置比较器:用来做电源电压比较和外部电
压检测(即 LVD 功能)
内置 3.8V Charge pump(LED 模式下 PT2 口
的驱动电压),使用 charge pump 时需要接
20uF 的电容(两个 10uF 的)
功耗特性
MCU 工作电流
— 正常模式 1.2mA@16MHz(工作电压 3V,
指令周期 2MHz)
— 休眠模式下的电流小于 2μA
CMOS 技术
电压工作范围
— DVDD 2.4V~3.6V
— AVDD 2.4V~3.6V
封装
SOP16L、SSOP20、SSOP24
应用场合
电子衡器
精密测量及控制系统
CSU18MB86



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com