Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU18MB86 Datasheet(PDF) 39 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU18MB86
Description  MTP ROM 8 RISC MCU
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU18MB86 Datasheet(HTML) 39 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU18MB86 Datasheet HTML 35Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 36Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 37Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 38Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 39Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 40Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 41Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 42Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU18MB86 Datasheet HTML 43Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 109 page
background image
标准功能
R
RE
EV
V..1
1..3
3
第
第 3399 页
页,
,共
共 110099
页
页
CSU18MB86 系列
表 2-21 PT1 寄存器列表
地址
名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
上电复位
值
20H
PT1
-
-
-
-
PT1[3:0]
uuuuxxxx
21H
PT1EN
-
-
-
-
PT1EN[3:0]
uuuu0000
22H
PT1PU
-
-
-
-
PT1UP[3:0]
uuuu0000
23H
AIENB
AIENB3
-
-
AIENB2
AIENB1
1uu10uuu
2DH
PT1CON
BZEN
-
-
-
E1M[1:0]
E0M[1:0]
0uuu0000
2EH
PT2CON
PT2CON[7:0]
00000000
2FH
PTINT
PTW1[3:0]
PTW0[2:0]
0000u000
读数据操作:
1. 清零寄存器标志位:PT1EN[n](n 是用户要控制的 bit)。PT1 [n]被定义为输入接口。
2. 置位寄存器标志位:PT1PU[n]。PT1 [n]接口连接到一个内部上拉电阻。
3. 在信号从外部输入后,用户可以从 PT1[n]获得数据。
写数据操作:
1. 置位寄存器标志 PT1EN[n]。PT1 [n]被定义为输出接口。
2. 置位相应的寄存器标志 PT1PU[n]。PT1 [n]连接到内部的上拉电阻。
3. 设置 PT1[n]作为数据输出,内部的 D 触发器将锁存数据直到 PT1[n]的数据改变。
外部中断操作(以下降沿触发为例子)
1. 清零寄存器标志位 PT1EN[n]。PT1[n]被定义为输入接口。
2. 置位相应的寄存器标志 PT1PU[n]。PT1[n]连接到内部的上拉电阻。
3. 置 E0M[1:0]为 00,定义 INT0 的中断触发模式为“下降沿触发”。
4. 置 E1M[1:0]为 00,定义 INT1 的中断触发模式为“下降沿触发”。
5. 置 PTW1[3:0] 为 0001,定义 PT1.1 为 INT1 的中断源。
6. 置 PTW0[2:0] 为 010,定义 PT1.2 为 INT0 的中断源。
7. 置 PTW0[2:0] 为 001,定义 PT1.0 为 INT0 的中断源。
UART 操作(以下降沿触发为例子)
1. 置位 UARTEN,PT1.0 和 PT1.1 口就变为 UART 口。
注:CSU18MB86-SOP16 无 UART 功能,UARTEN 不能置为高。
PT1.2 蜂鸣器输出操作:
1. 置位寄存器标志位 PT1EN[2]。PT1[2]定义为输出接口。
2. 置位寄存器标志位 S_BEEP,设置蜂鸣器频率。
3. 置位寄存器标志位 BZEN。PT1[2]就作为蜂鸣器输出接口。
4. 将一个蜂鸣器与 PT1 bit2 口连接。蜂鸣器就可以正确工作。
注意操作:
1. 在 I/O 口与 VDD 之间并联一个小电阻(大约 10KΩ),当 PT1PU[n]被置位时,可以增加输出的驱
动电流。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com